công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP02GJ-RHLE bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP02GJ-RHLE Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc
tên linh kiện IS25LP02GJ-RHLE
tải về  IS25LP02GJ-RHLE tải về
kích thước tập tin   2261.68 Kbytes
Page   182 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện SERIAL FLASH MEMORY 166MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE

IS25LP02GJ-RHLE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IS25LP02GJ-RHLE Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP02GJ-RHLE
tải về  IS25LP02GJ-RHLE Click to download

kích thước tập tin   2261.68 Kbytes
Page   182 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện SERIAL FLASH MEMORY 166MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE

IS25LP02GJ-RHLE bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Silicon Solution, Inc


IS25LP02GJ-RHLE Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Industry Standard Serial Interface
- IS25LP02GJ: 2Gbit/256Mbyte
- IS25WP02GJ: 2Gbit/256Mbyte
- 3 or 4 Byte Addressing Mode
- Supports Standard SPI, Fast, Dual, Dual
I/O, Quad, Quad I/O, SPI DTR, Dual I/O
DTR, Quad I/O DTR, and QPI
- Software & Hardware Reset
- Supports Serial Flash Discoverable
Parameters (SFDP)
- Dedicated WP# as an option(3)
• High Performance Serial Flash (SPI)
- 80MHz Normal Read
- Up to166Mhz Fast Read
- Up to 104MHz DTR (Dual Transfer Rate)
- Selectable Dummy Cycles
- Configurable Drive Strength
- Supports SPI Modes 0 and 3
- More than 100,000 Erase/Program Cycles
- More than 20-year Data Retention
• Flexible & Efficient Memory Architecture
- Chip Erase with Uniform Sector/Block
Erase (4/32/64KB or 4/32/256 KB)(2)
- Program 1 to 256 or 512 Byte per Page(2)
- Program/Erase Suspend & Resume
• Efficient Read and Program modes
- Continuous Read 8/16/32/64 Byte
Burst Wrap
- Selectable Burst Length
- QPI for Reduced Instruction Overhead
- Data Learning Pattern for training in DTR
operation
• Low Power with Wide Temp. Ranges
- Single Voltage Supply
IS25LP: 2.70V to 3.60V
IS25WP: 1.65V to 1.95V
- 32 mA Active Read Current
- 24 μA Standby Current
- 4 μA Deep Power Down
- Temp Grades:
Extended: -40°C to +105°C
Auto Grade (A3): -40°C to +125°C
• Advanced Security Protection
- Software and Hardware Write Protection
- Advanced Sector/Block Protection
- Top/Bottom Block Protection
- Power Supply Lock Protection
- 4x1K Byte Dedicated Security Area
with OTP User-lockable Bits
- 128 bit Unique ID for Each Device
(Call Factory)
• Industry Standard Pin-out & Packages(1, 2)
- H = 24-ball TFBGA 6x8mm (5x5 ball array)
- Green Package (RoHS Compliant,
Halogen-Free) and TSCA Compliant




Số phần tương tự - IS25LP02GJ-RHLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Silicon Solu...
IS25LP016D ISSI-IS25LP016D Datasheet
1Mb / 114P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP016D ISSI-IS25LP016D Datasheet
1Mb / 115P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
Rev. B16
IS25LP016D-JBLA3 ISSI-IS25LP016D-JBLA3 Datasheet
1Mb / 114P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP016D-JBLA3 ISSI-IS25LP016D-JBLA3 Datasheet
1Mb / 115P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
Rev. B16
IS25LP016D-JBLA3:P ISSI-IS25LP016D-JBLA3:P Datasheet
1Mb / 114P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
More results


Mô tả tương tự - IS25LP02GJ-RHLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Silicon Solu...
IS25CQ032 ISSI-IS25CQ032 Datasheet
1Mb / 53P
3V- QUAD SERIAL FLASH MEMORY MULTI- I/O SPI
IS25LP256 ISSI-IS25LP256 Datasheet
984Kb / 15P
3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 166MHZ MULTI I/O SPI
IS25WQ020 ISSI-IS25WQ020 Datasheet
805Kb / 65P
1.8V QUAD SERIAL FLASH MEMORY WITH MULTI-I/O SPI
IS25LP080D ISSI-IS25LP080D Datasheet
1Mb / 108P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP016D ISSI-IS25LP016D Datasheet
1Mb / 114P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP032D ISSI-IS25LP032D Datasheet
2Mb / 118P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP064A ISSI-IS25LP064A Datasheet
1Mb / 99P
3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25LP256D ISSI-IS25LP256D Datasheet
2Mb / 174P
SERIAL FLASH MEMORY WITH 166/133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
IS25WP064A ISSI-IS25WP064A Datasheet
1Mb / 111P
1.8V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
logo
Renesas Technology Corp
AT25QL641 RENESAS-AT25QL641 Datasheet
3Mb / 80P
SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O, QPI Support
Sep 14, 2022
More results




Giới thiệu về Integrated Silicon Solution, Inc


Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) is a fabless semiconductor company that designs and markets high-performance integrated circuits (ICs) for the automotive, industrial, medical, and communications markets. The company was founded in 1988 and is headquartered in Milpitas, California, USA.

ISSI's product portfolio includes static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), and analog and mixed-signal ICs. The company specializes in low-power, high-speed SRAMs, and is a leading supplier of DRAMs to the automotive market.

In 2015, ISSI was acquired by China's Uphill Investment Co., Ltd. and became a wholly-owned subsidiary of Uphill Investment.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com