công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0337BA3510 bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0337BA3510 Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TC0337BA3510
tải về  TC0337BA3510 tải về
kích thước tập tin   427.97 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Resonator 1GHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0337BA3510 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC0337BA3510 Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0337BA3510
tải về  TC0337BA3510 Click to download

kích thước tập tin   427.97 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Resonator 1GHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0337BA3510 bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TC0337BA3510 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
1. 1-Port Resonator.




Số phần tương tự - TC0337BA3510

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0337A TAI-SAW-TC0337A Datasheet
261Kb / 6P
SAW Resonator 1GHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0337A GOLLEDGE-TC0337A Datasheet
171Kb / 5P
1000MHz SAW Resonator
More results


Mô tả tương tự - TC0337BA3510

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0248A TAI-SAW-TC0248A Datasheet
285Kb / 5P
SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0307A TAI-SAW-TC0307A Datasheet
284Kb / 5P
SAW Resonator 622.018MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0337A TAI-SAW-TC0337A Datasheet
261Kb / 6P
SAW Resonator 1GHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com