công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASWD-S2-0009-Q-T bảng dữ liệu (PDF) - Abracon Corporation

ASWD-S2-0009-Q-T Datasheet PDF - Abracon Corporation
tên linh kiện ASWD-S2-0009-Q-T
tải về  ASWD-S2-0009-Q-T tải về
kích thước tập tin   1952.47 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện AUTOMOTIVE 0.3 ~ 8.5 GHz GaAs SPDT RF Switch

ASWD-S2-0009-Q-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ASWD-S2-0009-Q-T Datasheet PDF - Abracon Corporation

tên linh kiện ASWD-S2-0009-Q-T
tải về  ASWD-S2-0009-Q-T Click to download

kích thước tập tin   1952.47 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện AUTOMOTIVE 0.3 ~ 8.5 GHz GaAs SPDT RF Switch

ASWD-S2-0009-Q-T bảng dữ liệu (HTML) - Abracon Corporation


ASWD-S2-0009-Q-T Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
▪ AEC-Q100 Grade 1
▪ Control Voltage VCTL(H)=3.0 V typ.
▪ Low Insertion Loss
0.35 dB Typ. @f = 0.3 to 2.5 GHz
0.45 dB Typ. @f = 4.9 to 5.9 GHz
0.60 dB Typ. @f = 8.5 GHz
▪ High Isolation
28 dB Typ. @f = 0.3 to 2.5 GHz
27 dB Typ. @f = 4.9 to 5.9 GHz
18 dB Typ. @f = 8.5 GHz
▪ P-1dB = +31dBm Typ. @f = 0.3 GHz, 2.5 GHz, 5.9 GHz
▪ Wide Operating Temperature -40 to +125°C
▪ Weight 5. 4mg.Package with Wettable Flank ESON6-GC
(Package Size: 1.6 x 1.6 x 0.78 mm Typ.)
▪ RoHS Compliant| HALOGEN-FREE | MSL Level 1




Số phần tương tự - ASWD-S2-0009-Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Abracon Corporation
ASWD-S2-0001 ABRACON-ASWD-S2-0001 Datasheet
1,010Kb / 11P
DC-8GHz SPDT RF & Antenna Switch with Enhanced ESD Protection
A 8/28/2025
ASWD-S2-0001-EVB ABRACON-ASWD-S2-0001-EVB Datasheet
1,010Kb / 11P
DC-8GHz SPDT RF & Antenna Switch with Enhanced ESD Protection
A 8/28/2025
ASWD-S2-0001-T ABRACON-ASWD-S2-0001-T Datasheet
1,010Kb / 11P
DC-8GHz SPDT RF & Antenna Switch with Enhanced ESD Protection
A 8/28/2025
ASWD-S2-0002 ABRACON-ASWD-S2-0002 Datasheet
1,000Kb / 11P
DC~ 3.0GHz SPDT RF & Antenna Switch with Enhanced ESD Protection
A 8/28/2025
ASWD-S2-0002-EVB ABRACON-ASWD-S2-0002-EVB Datasheet
1,000Kb / 11P
DC~ 3.0GHz SPDT RF & Antenna Switch with Enhanced ESD Protection
A 8/28/2025
More results


Mô tả tương tự - ASWD-S2-0009-Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
MASWSS0005 MACOM-MASWSS0005 Datasheet
178Kb / 3P
GaAs SPDT Switch 0.05 - 3 GHz
MASWSS0136 MACOM-MASWSS0136 Datasheet
117Kb / 3P
GaAs SPDT Switch DC - 3.0 GHz
SW-226-PIN MACOM-SW-226-PIN Datasheet
141Kb / 4P
GaAs SPDT Switch DC - 4 GHz
logo
Hexawave, Inc
HWS301 HW-HWS301 Datasheet
116Kb / 2P
GaAs DC-2.5 GHz SPDT Switch
HWS398 HW-HWS398 Datasheet
116Kb / 2P
GaAs DC-6 GHz SPDT Switch
HWS418 HW-HWS418 Datasheet
74Kb / 2P
GaAs DC-2.5 GHz SPDT Switch
HWS426 HW-HWS426 Datasheet
73Kb / 2P
GaAs DC-6 GHz SPDT Switch
HWS450 HW-HWS450 Datasheet
80Kb / 2P
GaAs DC-6 GHz SPDT Switch
HWS2702 HW-HWS2702 Datasheet
115Kb / 2P
GaAs DC-2.0 GHz SPDT Switch
HWS452_V5 HW-HWS452_V5_15 Datasheet
60Kb / 2P
GaAs DC-6 GHz SPDT Switch
More results




Giới thiệu về Abracon Corporation


Abracon Corporation is a global manufacturer of frequency control, signal conditioning, and magnetic components. The company was founded in 1992 and is headquartered in Austin, Texas. Abracon offers a wide range of products, including quartz crystals, MEMS oscillators, resonators, filters, and antennas. These components are used in a variety of applications, including telecommunications, automotive, industrial, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices.

Abracon is known for its commitment to quality and innovation. The company has won numerous awards for its products and services, including Supplier of the Year awards from several major electronics manufacturers. Abracon's products are available through a global network of distributors and sales representatives. The company also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com