công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR543RHZG bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

2SCR543RHZG Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện 2SCR543RHZG
tải về  2SCR543RHZG tải về
kích thước tập tin   1646.04 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor

2SCR543RHZG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SCR543RHZG Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện 2SCR543RHZG
tải về  2SCR543RHZG Click to download

kích thước tập tin   1646.04 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor

2SCR543RHZG bảng dữ liệu (HTML) - Rohm


2SCR543RHZG Thông tin chi tiết sản phẩm

lFeatures
1)Suitable for Middle Power Transistor
2) Complementary PNP Types:2SAR543R HZG
3) Low saturation voltage, typically
VCE(sat)=350mV(Max.) (IC/IB=2A/100mA)
4)AEC-Q101 Qualified
lApplication
LOW FREQUENCY AMPLIFIER, HIGH SPEED SWITCHING




Số phần tương tự - 2SCR543RHZG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR543R ROHM-2SCR543R Datasheet
439Kb / 6P
Midium Power Transistors (50V / 3A)
More results


Mô tả tương tự - 2SCR543RHZG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P_13 Datasheet
380Kb / 8P
PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR533PT100 ROHM-2SCR533PT100 Datasheet
384Kb / 8P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SAR573D ROHM-2SAR573D Datasheet
809Kb / 7P
PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR573D ROHM-2SCR573D Datasheet
800Kb / 7P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR573DA08 ROHM-2SCR573DA08 Datasheet
804Kb / 7P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P_14 Datasheet
828Kb / 8P
PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR542F3 ROHM-2SCR542F3 Datasheet
1Mb / 8P
NPN 3.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR573D3 ROHM-2SCR573D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 3.0A 50V Power Transistor
2SCR573D3FRA ROHM-2SCR573D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
NPN 3.0A 50V Power Transistor
2SCR573DFHG ROHM-2SCR573DFHG Datasheet
1Mb / 8P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com