công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFII-LC-0084-EVB bảng dữ liệu (PDF) - Abracon Corporation

AFII-LC-0084-EVB Datasheet PDF - Abracon Corporation
tên linh kiện AFII-LC-0084-EVB
tải về  AFII-LC-0084-EVB tải về
kích thước tập tin   691.39 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD 2450MHz Low Pass Ceramic Filter

AFII-LC-0084-EVB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AFII-LC-0084-EVB Datasheet PDF - Abracon Corporation

tên linh kiện AFII-LC-0084-EVB
tải về  AFII-LC-0084-EVB Click to download

kích thước tập tin   691.39 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD 2450MHz Low Pass Ceramic Filter

AFII-LC-0084-EVB bảng dữ liệu (HTML) - Abracon Corporation


AFII-LC-0084-EVB Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 1.6 x 0.8 x 0.6 mm in Size
• Low Insertion Loss: 0.27 dB
• Out-of-Band Rejection: > 34 dB (at 2nd & 3rd harmonics)
• 50 Ohms Single-Ended Input & Output
• RoHS Compliant | MSL Level 1




Số phần tương tự - AFII-LC-0084-EVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Abracon Corporation
AFII-LC-0083 ABRACON-AFII-LC-0083 Datasheet
677Kb / 8P
SMD 2450MHz Low Pass Ceramic Filter
10-20-25
AFII-LC-0083-EVB ABRACON-AFII-LC-0083-EVB Datasheet
677Kb / 8P
SMD 2450MHz Low Pass Ceramic Filter
10-20-25
AFII-LC-0083-T ABRACON-AFII-LC-0083-T Datasheet
677Kb / 8P
SMD 2450MHz Low Pass Ceramic Filter
10-20-25
AFII-LC-0085 ABRACON-AFII-LC-0085 Datasheet
679Kb / 8P
SMD 868 MHz Low Pass Ceramic Filter
10-20-25
AFII-LC-0085-EVB ABRACON-AFII-LC-0085-EVB Datasheet
679Kb / 8P
SMD 868 MHz Low Pass Ceramic Filter
10-20-25
More results


Mô tả tương tự - AFII-LC-0084-EVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
LFCN-105 MINI-LFCN-105 Datasheet
137Kb / 1P
Ceramic Low Pass Filter
LFCN-490 MINI-LFCN-490 Datasheet
139Kb / 1P
Ceramic Low Pass Filter
LFCN-630 MINI-LFCN-630 Datasheet
140Kb / 1P
Low Pass Filter
LFCN-900 MINI-LFCN-900 Datasheet
140Kb / 1P
Low Pass Filter
LFCN-1325 MINI-LFCN-1325 Datasheet
140Kb / 1P
Low Pass Filter
LFCN-2750 MINI-LFCN-2750 Datasheet
139Kb / 1P
Low Pass Filter
LFCV-45+ MINI-LFCV-45+ Datasheet
170Kb / 1P
Low Pass Filter
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
FLS-570 SYNERGY-FLS-570 Datasheet
412Kb / 4P
LOW PASS filter
logo
Johanson Technology Inc...
0898LP18A035E JOHANSON-0898LP18A035E Datasheet
137Kb / 2P
890MHz Low Pass Filter, SMD
logo
Mini-Circuits
BLP-1.9 MINI-BLP-1.9 Datasheet
194Kb / 1P
Low Pass Filter
More results




Giới thiệu về Abracon Corporation


Abracon Corporation is a global manufacturer of frequency control, signal conditioning, and magnetic components. The company was founded in 1992 and is headquartered in Austin, Texas. Abracon offers a wide range of products, including quartz crystals, MEMS oscillators, resonators, filters, and antennas. These components are used in a variety of applications, including telecommunications, automotive, industrial, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices.

Abracon is known for its commitment to quality and innovation. The company has won numerous awards for its products and services, including Supplier of the Year awards from several major electronics manufacturers. Abracon's products are available through a global network of distributors and sales representatives. The company also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com