công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-24CS02AFT-TFH-U bảng dữ liệu (PDF) - ABLIC Inc.

S-24CS02AFT-TFH-U Datasheet PDF - ABLIC Inc.
tên linh kiện S-24CS02AFT-TFH-U
tải về  S-24CS02AFT-TFH-U tải về
kích thước tập tin   442.62 Kbytes
Page   37 Pages
nhà sản xuất  ABLIC [ABLIC Inc.]
Trang chủ  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FOR AUTOMOTIVE 105C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM

S-24CS02AFT-TFH-U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S-24CS02AFT-TFH-U Datasheet PDF - ABLIC Inc.

tên linh kiện S-24CS02AFT-TFH-U
tải về  S-24CS02AFT-TFH-U Click to download

kích thước tập tin   442.62 Kbytes
Page   37 Pages
nhà sản xuất  ABLIC [ABLIC Inc.]
Trang chủ  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FOR AUTOMOTIVE 105C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM

S-24CS02AFT-TFH-U bảng dữ liệu (HTML) - ABLIC Inc.


S-24CS02AFT-TFH-U Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Operating voltage range: Read 2.55 V to 5.5 V (Ta = −40°C to +105°C)
Write 2.55 V to 5.5 V (Ta = −40°C to +105°C)
• Page write: 8 bytes / page (S-24CS01A/02A)
16 bytes / page (S-24CS04A)
• Sequential read
• Operating Frequency: 400 kHz (VCC = 2.55 V to 5.5 V, Ta = −40°C to +85°C)
350 kHz (VCC = 2.55 V to 5.5 V, Ta = +85°C to +105°C)
• Write time: 10.0 ms max.
• Write protect function during the low power supply voltage
• Endurance: 106 cycles/word*1 (Ta = +85°C)
5 × 105 cycles/word*1 (Ta = +105°C)
• Data retention: 100 years (Ta = +25°C)
20 years (Ta = +105°C)
• Memory capacity: S-24CS01A 1 Kbit
S-24CS02A 2 Kbit
S-24CS04A 4 Kbit
• Write protect: 100%
• Initial delivery state: FFh
• Operation temperature range: Ta = −40°C to +105°C
• Lead-free (Sn 100%), halogen-free
*1. For each address (Word: 8-bit)




Số phần tương tự - S-24CS02AFT-TFH-U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-24CS02AFT-TFH-G SII-S-24CS02AFT-TFH-G Datasheet
683Kb / 47P
2-WIRE CMOS SERIAL E2PROM
More results


Mô tả tương tự - S-24CS02AFT-TFH-U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S24C08C-H SII-S24C08C-H Datasheet
1Mb / 35P
FOR AUTOMOTIVE OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
S24C16C-H SII-S24C16C-H Datasheet
1Mb / 35P
FOR AUTOMOTIVE OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
S-24C32C-H SII-S-24C32C-H Datasheet
1Mb / 35P
FOR AUTOMOTIVE OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
S24C128C-H SII-S24C128C-H Datasheet
1Mb / 35P
FOR AUTOMOTIVE OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
S-93A46B SII-S-93A46B Datasheet
1Mb / 39P
FOR AUTOMOTIVE OPERATION 3-WIRE SERIAL E2PROM
logo
ABLIC Inc.
S-24C08CH ABLIC-S-24C08CH Datasheet
528Kb / 38P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.3.0_01_H
S-24C16CH ABLIC-S-24C16CH Datasheet
523Kb / 38P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.3.0_01_H
S-24C32CH ABLIC-S-24C32CH Datasheet
534Kb / 38P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.3.0_01_H
S-24C128CH ABLIC-S-24C128CH Datasheet
502Kb / 35P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.2.1_03_H
S-24CS01AH ABLIC-S-24CS01AH Datasheet
456Kb / 37P
FOR AUTOMOTIVE 105째C OPERATION 2-WIRE SERIAL E2PROM
Rev.3.1_03
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com