công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD12N20L bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HD12N20L Datasheet PDF - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.
tên linh kiện HD12N20L
tải về  HD12N20L tải về
kích thước tập tin   793.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V Logic Level N-Channel MOSFET

HD12N20L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HD12N20L Datasheet PDF - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HD12N20L
tải về  HD12N20L Click to download

kích thước tập tin   793.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V Logic Level N-Channel MOSFET

HD12N20L bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.


HD12N20L Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 9.0A, 200V, RDS(on) = 0.28Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 16 nC)
• Low Crss ( typical 17 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• Low level gate drive requirement allowing direct
opration from logic drivers




Số phần tương tự - HD12N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI Devices
HD12-19-SMT-TR CUID-HD12-19-SMT-TR Datasheet
474Kb / 5P
HDMI RECEPTACLE
07/26/2023
logo
SL Power Electronics
HD12-6.8-A+ SLPOWER-HD12-6.8-A+ Datasheet
720Kb / 7P
Commercial/Medical International Linears
HD12-6.8-A+G SLPOWER-HD12-6.8-A+G Datasheet
374Kb / 7P
DC Power Supplies
logo
Power-One
HD12-6.8-AG POWER-ONE-HD12-6.8-AG Datasheet
478Kb / 9P
Linear Power Supplies Data Sheet
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HD122 HSMC-HD122 Datasheet
40Kb / 4P
NPN EPITAXIAL SILION DARLINGTON TRANSISTOR
More results


Mô tả tương tự - HD12N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD12N20LTM FAIRCHILD-FQD12N20LTM Datasheet
721Kb / 9P
200V Logic Level N-Channel MOSFET
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD7N20L KERSEMI-KSMD7N20L Datasheet
1Mb / 8P
200V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD12N20L KERSEMI-KSMD12N20L Datasheet
1Mb / 8P
200V Logic Level N-Channel MOSFET
KSMD12N20LTM_F085 KERSEMI-KSMD12N20LTM_F085 Datasheet
1Mb / 8P
200V Logic Level N-Channel MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com