công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B20D0R-G bảng dữ liệu (PDF) - Torex Semiconductor

XC9281B20D0R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor
tên linh kiện XC9281B20D0R-G
tải về  XC9281B20D0R-G tải về
kích thước tập tin   1441.18 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters

XC9281B20D0R-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XC9281B20D0R-G Datasheet PDF - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B20D0R-G
tải về  XC9281B20D0R-G Click to download

kích thước tập tin   1441.18 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters

XC9281B20D0R-G bảng dữ liệu (HTML) - Torex Semiconductor


XC9281B20D0R-G Thông tin chi tiết sản phẩm

■GENERAL DESCRIPTION
The XC9281/XC9282 series are 600 mA synchronous rectification DC/DC converters adopting HiSAT COT control. Due to increasing the oscillation frequency to high frequency, coil with a size of 1.0 x 0.5 mm can be used. A 0.6 x 0.3 mm ceramic capacitor can be used for the input capacitance (CIN) and the output capacitance (CL), realizing that the mounting area including peripheral components can be reduced to 3.52 mm2.
Due to increasing the oscillation frequency to a high frequency, the mounting area is reduced. Additionally, an efficiency equal to or higher than that of conventional products can realize by improving on-resistance and current consumption. Because of these features, XC9281/XC9282 series are ideal for equipment requiring miniaturization and low profile mounting area, and battery-powered equipment such as mobile equipment.
Moreover, the high speed transient response technology of the HiSAT COT control makes it possible to minimize the fluctuation of the output voltage for a load transient condition. This feature is optimal for applications requiring a fast r esponse and output voltage stability for an instantaneous load fluctuation like FPGA.

■ APPLICATIONS
● Smart phones / Mobile phones
● Wireless earphone / Headset
● Wearable devices
● DSC Camcorder
● Portable game consoles
● Smartcard
● Power supply for module
● Various small power sources

■FEATURES
Input Voltage Range : 2.5V ~ 5.5V
Output Voltage Range : 0.7V ~ 1.15V(±2.0%)
1.2V ~ 3.6V(±1.5%)
Output Current : 600mA
Quiescent Current : 11μA(XC9282 PWM/PFM Auto)
Oscillation Frequency : 4MHz, 6MHz
Efficiency (fOSC = 4MHz) : 90.0%(VIN =3.7V, VOUT =1.8V, IOUT = 200mA)
Control Methods : HiSAT-COT Control
PWM Control (XC9281)
PWM/PFM Auto (XC9282)
Protection Functions : Current Limit
Functions : Soft-Start, UVLO
CL Discharge (Type B)
Input / Output Capacitor : Ceramic Capacitor
Operating Ambient Temperature : 40℃ ~ 105℃
Package : LGA-6B01(1.2 x 1.2 x 0.3mm)
WLP-5-06(0.88 x 0.96 x 0.33mm)
Environmentally : EU RoHS Compliant, Pb Free




Số phần tương tự - XC9281B20D0R-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC9281 TOREX-XC9281 Datasheet
807Kb / 25P
HiSAT-COT 짰 Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
More results


Mô tả tương tự - XC9281B20D0R-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC9260 TOREX-XC9260 Datasheet
1Mb / 28P
COT Control, 1.5A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9262 TOREX-XC9262 Datasheet
972Kb / 26P
COT Control, 1.5A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9257 TOREX-XC9257 Datasheet
1Mb / 27P
COT Control, 1.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9259 TOREX-XC9259 Datasheet
1Mb / 28P
COT Control, 1.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9266 TOREX-XC9266 Datasheet
1Mb / 30P
COT Control, 6.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9273 TOREX-XC9273 Datasheet
1Mb / 30P
COT Control, 3.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9274 TOREX-XC9274 Datasheet
1Mb / 28P
COT Control, 3.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XD9260 TOREX-XD9260 Datasheet
1Mb / 27P
COT Control, 1.5A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
XC9281 TOREX-XC9281 Datasheet
807Kb / 25P
HiSAT-COT 짰 Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
XDL601 TOREX-XDL601 Datasheet
1Mb / 21P
HiSAT-COT 짰 Control, 1.5A Inductor Built-in Step-Down ?쐌icro DC/DC??Converters
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com