công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MM1407 bảng dữ liệu (PDF) - Mitsumi Electronics, Corp.

MM1407 Datasheet PDF - Mitsumi Electronics, Corp.
tên linh kiện MM1407
tải về  MM1407 tải về
kích thước tập tin   928.81 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MITSUMI [Mitsumi Electronics, Corp.]
Trang chủ  https://www.mitsumi.co.jp/index_e.html
Logo MITSUMI - Mitsumi Electronics, Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Monolithic IC MM1407

MM1407 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MM1407 Datasheet PDF - Mitsumi Electronics, Corp.

tên linh kiện MM1407
tải về  MM1407 Click to download

kích thước tập tin   928.81 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MITSUMI [Mitsumi Electronics, Corp.]
Trang chủ  https://www.mitsumi.co.jp/index_e.html
Logo MITSUMI - Mitsumi Electronics, Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện Monolithic IC MM1407

MM1407 bảng dữ liệu (HTML) - Mitsumi Electronics, Corp.


MM1407 Thông tin chi tiết sản phẩm

Outline
This audio IC was developed for notebook PCs and allows major reduction of amp circuit board area. (To conform to PC98, includes built-in speaker drive amp, headphone amp, line amp. stereo/monaural switching, DC voltage control electronic volume, watchdog, logic control function.)

Features
(1) Speaker amp: Stereo BTL output 0.7W (when VCC = 5.0V, RL = 8Ω)
(2) Electronic volume control (-60 ~ +20dB). THD = 0.5% (when POUT = 300mW, RL = 8Ω)
    THD1 = 0.5% (when VOUT = 100mVrms, RL = 16Ω)
    THD2 = 0.1% (when VOUT = 1VmVrms, RL = 10kΩ)
(4) Line amp: Mixes 4 inputs ( 2ch signals and outputs on 3 outputs ( 2ch. Stereo/monaural switching possible on one line. THD = 0.1% (when VOUT = 1Vrms, RL = 10kΩ)
(5) Microphone amp: Switch pin selects 1 of 4 inputs
(6) Logic control: Speaker, headphone and line amp (including microphone amp and mix amp) logic controllable. Current consumption 300µA during power save mode.

Applications
(1) Notebook PC audio control




Số phần tương tự - MM1407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Laird Tech Smart Techno...
MM1400-200 LSTD-MM1400-200 Datasheet
54Kb / 1P
this print is the property of laird tech
MM1400-200 LSTD-MM1400-200 Datasheet
1Mb / 38P
Ferrite EMI Cable Cores
2017
MM1400-300 LSTD-MM1400-300 Datasheet
51Kb / 1P
this print is the property of laird tech
MM1400-300 LSTD-MM1400-300 Datasheet
1Mb / 38P
Ferrite EMI Cable Cores
2017
More results


Mô tả tương tự - MM1407

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1104 MITSUMI-MM1104 Datasheet
114Kb / 4P
Monolithic IC
MM1108 MITSUMI-MM1108 Datasheet
125Kb / 5P
Monolithic IC
MM1458 MITSUMI-MM1458 Datasheet
127Kb / 6P
RegulatorReset IC Monolithic IC
LAG639 MITSUMI-LAG639 Datasheet
257Kb / 8P
Monolithic IC
MM1102 MITSUMI-MM1102 Datasheet
268Kb / 10P
Monolithic IC
MM1100 MITSUMI-MM1100 Datasheet
113Kb / 5P
Compander IC Monolithic IC MM1100
MM1217 MITSUMI-MM1217 Datasheet
116Kb / 4P
Monolithic IC
MM1380 MITSUMI-MM1380 Datasheet
185Kb / 7P
Monolithic IC
MM1424 MITSUMI-MM1424 Datasheet
59Kb / 5P
IC for XO Monolithic IC
logo
Rohm
BD82000FVJ ROHM-BD82000FVJ Datasheet
162Kb / 5P
Silicon Monolithic IC
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com