công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMAN51148 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMAN51148 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMAN51148
tải về  FMAN51148 tải về
kích thước tập tin   390.19 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Whip Antenna Operates From 450 MHz to 470 MHz With a Nominal 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated

FMAN51148 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMAN51148 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMAN51148
tải về  FMAN51148 Click to download

kích thước tập tin   390.19 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Whip Antenna Operates From 450 MHz to 470 MHz With a Nominal 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated

FMAN51148 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMAN51148 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Design: Whip Portable
• Frequency Range: 450 to 470 MHz
• Polarization: Vertical
• Interface 1: SMA Female
• Number of Output Ports: 1




Số phần tương tự - FMAN51148

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMAN51159 FAIRVIEW-FMAN51159 Datasheet
389Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 420 MHz to 450 MHz With a Nominal 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
REV 1.0
FMAN51164 FAIRVIEW-FMAN51164 Datasheet
389Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 880 MHz to 960 MHz With a Nominal 0 dBi Gain MX Input Connector IP67 Rated
REV 1.0
FMAN51165 FAIRVIEW-FMAN51165 Datasheet
390Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 880 MHz to 960 MHz With a Nominal 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
REV 1.0
FMAN51166 FAIRVIEW-FMAN51166 Datasheet
389Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 760 MHz to 870 MHz With a Nominal 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
REV 1.0
More results


Mô tả tương tự - FMAN51148

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51145 PASTERNACK-PE51145 Datasheet
298Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 400 MHz to 420 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51148 PASTERNACK-PE51148 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 450 MHz to 470 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51149 PASTERNACK-PE51149 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 450 MHz to 470 MHz With a Typical 0 dBi Gain MX Input Connector IP67 Rated
PE51156 PASTERNACK-PE51156 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 806 MHz to 880 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51159 PASTERNACK-PE51159 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 420 MHz to 450 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51160 PASTERNACK-PE51160 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 420 MHz to 450 MHz With a Typical 0 dBi Gain MX Input Connector IP67 Rated
PE51161 PASTERNACK-PE51161 Datasheet
329Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 470 MHz to 512 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51162 PASTERNACK-PE51162 Datasheet
329Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 470 MHz to 512 MHz With a Typical 0 dBi Gain MX Input Connector IP67 Rated
PE51165 PASTERNACK-PE51165 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 880 MHz to 960 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51166 PASTERNACK-PE51166 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 760 MHz to 870 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com