công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM51158 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FM51158 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FM51158
tải về  FM51158 tải về
kích thước tập tin   635.79 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dome Multi Band Antenna Operates From 698 MHz to 2.7 GHz With a Maximum 5 dBi Gain N Female Input Connector

FM51158 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FM51158 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FM51158
tải về  FM51158 Click to download

kích thước tập tin   635.79 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dome Multi Band Antenna Operates From 698 MHz to 2.7 GHz With a Maximum 5 dBi Gain N Female Input Connector

FM51158 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FM51158 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Vertical Polarized
• 698 - 2700 MHz broadband
Dome antenna
• In-building DAS ceiling antenna
• 5 dBi Gain
• 50 W power handling capacity
• Type N Female connector




Số phần tương tự - FM51158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM5111 FUMAN-FM5111 Datasheet
1Mb / 8P
600mA lithium battery charging 3 gear adjustable air volume fan IC
logo
Infinite Electronics In...
FM51117A FAIRVIEW-FM51117A Datasheet
656Kb / 5P
Antenna Operates From 1.7 GHz to 2.5 GHz With a Typical 2 dBi Gain N Male Input Connector
B
FM51119 FAIRVIEW-FM51119 Datasheet
554Kb / 3P
Portable Antenna Operates From 1.7 GHz to 1.85 GHz With a Nominal 3.5 dBi Gain N Male Input Connector
REV 1 A
FM51121 FAIRVIEW-FM51121 Datasheet
554Kb / 3P
Portable Antenna Operates From 1.9 GHz to 2.5 GHz With a Nominal 3.5 dBi Gain N Male Input Connector
REV 1 A
FM51123 FAIRVIEW-FM51123 Datasheet
552Kb / 3P
Portable Antenna Operates From 2.2 GHz to 2.5 GHz With a Nominal 6 dBi Gain N Male Input Connector
REV 1 A
More results


Mô tả tương tự - FM51158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51142 PASTERNACK-PE51142 Datasheet
352Kb / 2P
Paddle Portable Dual Band Band Antenna Operates From With a Maximum 6 dBi Gain SMA Female Input Connector
PE51143 PASTERNACK-PE51143 Datasheet
351Kb / 2P
Paddle Portable Dual Band Band Antenna Operates From With a Maximum 6 dBi Gain SMA Female Input Connector
PE51144 PASTERNACK-PE51144 Datasheet
351Kb / 2P
Paddle Portable Dual Band Band Antenna Operates From With a Maximum 6 dBi Gain SMA Female Input Connector
PE51152 PASTERNACK-PE51152 Datasheet
329Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 698 MHz to 870 MHz With a Typical 2 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51154 PASTERNACK-PE51154 Datasheet
329Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 698 MHz to 870 MHz With a Typical 2 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51157 PASTERNACK-PE51157 Datasheet
330Kb / 3P
Whip Antenna Operates From 698 MHz to 780 MHz With a Typical 0 dBi Gain SMA Female Input Connector IP67 Rated
PE51141 PASTERNACK-PE51141 Datasheet
316Kb / 2P
Fixed Antenna Operates From 2.4 GHz to 2.5 GHz With a Maximum 11 dBi Gain N Female Input Connector
PE51135A PASTERNACK-PE51135A Datasheet
390Kb / 4P
Antenna Operates From 4.4 GHz to 5 GHz with a Maximum 6 dBi Gain N Male Input Connector Rated
PE51158 PASTERNACK-PE51158 Datasheet
344Kb / 2P
Dome Multi Band Antenna Operates From 698 MHz to 2.7 GHz With a Maximum 5 dBi Gain N Female Input Connector
PE51168 PASTERNACK-PE51168 Datasheet
425Kb / 5P
Low PIM Multi Band Dome Antenna Operates From 698 MHz to 5.9 GHz With a Typical 6 dBi Gain N Female Input Connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com