công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM51135A bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FM51135A Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FM51135A
tải về  FM51135A tải về
kích thước tập tin   739.36 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Antenna Operates From 4.4 GHz to 5 GHz with a Maximum 6 dBi Gain N Male Input Connector Rated

FM51135A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FM51135A Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FM51135A
tải về  FM51135A Click to download

kích thước tập tin   739.36 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Antenna Operates From 4.4 GHz to 5 GHz with a Maximum 6 dBi Gain N Male Input Connector Rated

FM51135A bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FM51135A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• 4400 - 5000 MHz portable omni
directional dipole antenna
• Military grade rugged
fiberglass dipole antenna
• Vertical Polarized
• 6 dBi gain
• 50 W power handling capacity
• Type N Male connector
• Low Glare Black




Số phần tương tự - FM51135A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FM51133 FAIRVIEW-FM51133 Datasheet
564Kb / 3P
Portable Antenna Operates From 2.4 GHz to 2.5 GHz With a Nominal 3 dBi Gain N Male Input Connector
REV 1 A
FM51136 FAIRVIEW-FM51136 Datasheet
566Kb / 3P
Mobile Antenna Operates From 2.4 GHz to 2.5 GHz With a Nominal 3 dB Gain NMO Mount Input Connector
REV 1 A
More results


Mô tả tương tự - FM51135A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51142 PASTERNACK-PE51142 Datasheet
352Kb / 2P
Paddle Portable Dual Band Band Antenna Operates From With a Maximum 6 dBi Gain SMA Female Input Connector
PE51144 PASTERNACK-PE51144 Datasheet
351Kb / 2P
Paddle Portable Dual Band Band Antenna Operates From With a Maximum 6 dBi Gain SMA Female Input Connector
PE51141 PASTERNACK-PE51141 Datasheet
316Kb / 2P
Fixed Antenna Operates From 2.4 GHz to 2.5 GHz With a Maximum 11 dBi Gain N Female Input Connector
PE51117A PASTERNACK-PE51117A Datasheet
325Kb / 3P
Antenna Operates From 1.7 GHz to 2.5 GHz With a Typical 2 dBi Gain N Male Input Connector Rated
PE51125A PASTERNACK-PE51125A Datasheet
329Kb / 3P
Antenna Operates From 5.25 GHz to 5.85 GHz with a Maximum 3.8 dBi Gain N Male Input Connector Rated
PE51135A PASTERNACK-PE51135A Datasheet
390Kb / 4P
Antenna Operates From 4.4 GHz to 5 GHz with a Maximum 6 dBi Gain N Male Input Connector Rated
PE51158 PASTERNACK-PE51158 Datasheet
344Kb / 2P
Dome Multi Band Antenna Operates From 698 MHz to 2.7 GHz With a Maximum 5 dBi Gain N Female Input Connector
PE51168 PASTERNACK-PE51168 Datasheet
425Kb / 5P
Low PIM Multi Band Dome Antenna Operates From 698 MHz to 5.9 GHz With a Typical 6 dBi Gain N Female Input Connector
PE51172 PASTERNACK-PE51172 Datasheet
348Kb / 3P
Fixed Antenna Operates From 2.4 GHz to 2.5 GHz With a Typical 8 dBi Gain N Female Input Connector IP67 Rated
PE51173 PASTERNACK-PE51173 Datasheet
340Kb / 3P
Antenna Operates From 1.7 GHz to 2.5 GHz with a Maximum 2 dBi Gain TNC Male Input Connector Rated
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com