công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

302170799 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

302170799 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 302170799
tải về  302170799 tải về
kích thước tập tin   296.52 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-LT Conductive Shielding Gasket

302170799 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
302170799 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 302170799
tải về  302170799 Click to download

kích thước tập tin   296.52 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-LT Conductive Shielding Gasket

302170799 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


302170799 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -20 °C up to +80 °C
Storage Conditions (in original
packaging) 5 °C up to ; < 75 % rH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Flammability: UL94 V-0 (File Number E474708)
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % rH if not specified differently




Số phần tương tự - 302170799

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3021707 WURTH-3021707 Datasheet
184Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
More results


Mô tả tương tự - 302170799

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3021313 WURTH-3021313 Datasheet
184Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3020705 WURTH-3020705 Datasheet
182Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021307 WURTH-3021307 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3021305 WURTH-3021305 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3021707 WURTH-3021707 Datasheet
184Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021025 WURTH-3021025 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021302 WURTH-3021302 Datasheet
187Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3022104 WURTH-3022104 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3023002 WURTH-3023002 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3031008 WURTH-3031008 Datasheet
182Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.002
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com