công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMPRM2-KIT bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMPRM2-KIT Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMPRM2-KIT
tải về  FMPRM2-KIT tải về
kích thước tập tin   526.21 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Non-Penetrating Peak Roof Mount 60-inch Mast, 34-inch Extra Pole and 2 Rubber Mats, 2-pole Version, Galvanized Steel with Powder Coating

FMPRM2-KIT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMPRM2-KIT Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMPRM2-KIT
tải về  FMPRM2-KIT Click to download

kích thước tập tin   526.21 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Non-Penetrating Peak Roof Mount 60-inch Mast, 34-inch Extra Pole and 2 Rubber Mats, 2-pole Version, Galvanized Steel with Powder Coating

FMPRM2-KIT bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMPRM2-KIT Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Easy assembly instructions
• Contains peak roof mount, secondary arm and 2 mats
• 5 ft tall center mast
• Secondary arm of 2.75 ft
• Powder coated galvanized steel
• Operating windspeeds up to 50 KM/h (31 mph)
• Survival windspeeds up to 100 KM/h (62 mph)
• All assembly hardware included
• Included rubber mat for max surface tension/protection
• Standard 16” x 8” cinder blocks (Not included)
• 150-degree max angle for roof pitch




Số phần tương tự - FMPRM2-KIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMPRM2 FAIRVIEW-FMPRM2 Datasheet
600Kb / 4P
Non-Penetrating Peak Roof Mount 60-inch Mast and 34-inch Extra Pole, 2-pole Version, Galvanized Steel with Powder Coating
A
More results


Mô tả tương tự - FMPRM2-KIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
OMI-SH-205D MACOM-OMI-SH-205D Datasheet
113Kb / 2P
2 Pole Miniature 2 Pole Miniature
logo
Molex Electronics Ltd.
130147-0022 MOLEX11-130147-0022 Datasheet
42Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
130147-0073 MOLEX11-130147-0073 Datasheet
42Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
130147-0075 MOLEX11-130147-0075 Datasheet
42Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Plug, 2 Pole/3 Wire
130146-0100 MOLEX11-130146-0100 Datasheet
42Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
1301460096 MOLEX11-1301460096 Datasheet
35Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
1301470049 MOLEX11-1301470049 Datasheet
35Kb / 1P
eWatertite Extra Hard Outdoor Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire,
1301470097 MOLEX11-1301470097 Datasheet
35Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
130147-0094 MOLEX11-130147-0094 Datasheet
42Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Connector with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
1301470022 MOLEX11-1301470022 Datasheet
34Kb / 1P
Watertite Extra Hard Outdoor Plug with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com