công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1525943 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1525943 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1525943
tải về  1525943 tải về
kích thước tập tin   218.94 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FL SWITCH 5916SFP-8GC-4SFP - Industrial Ethernet Switch

1525943 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1525943 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1525943
tải về  1525943 Click to download

kích thước tập tin   218.94 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FL SWITCH 5916SFP-8GC-4SFP - Industrial Ethernet Switch

1525943 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1525943 Thông tin chi tiết sản phẩm

Managed TSN Switch 5000 series, 16 SFP ports 1000 Mbps, 4 SFP+ ports 1000/10000 Mbps, 8
Combo ports, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -10 °C ... 60 °C,
Supply voltage range: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Development
process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2




Số phần tương tự - 1525943

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1525942 PHOENIX-1525942 Datasheet
219Kb / 8P
FL SWITCH 5916-8GC-4SFP - Industrial Ethernet Switch
1525944 PHOENIX-1525944 Datasheet
221Kb / 8P
FL SWITCH 5924SFP-4GC - Industrial Ethernet Switch
1525945 PHOENIX-1525945 Datasheet
221Kb / 8P
FL SWITCH 5924-4GC - Industrial Ethernet Switch
More results


Mô tả tương tự - 1525943

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1085039 PHOENIX-1085039 Datasheet
274Kb / 8P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1005N
1085243 PHOENIX-1085243 Datasheet
261Kb / 8P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1108N
2702326 PHOENIX-2702326 Datasheet
236Kb / 10P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2205
2702666 PHOENIX-2702666 Datasheet
228Kb / 10P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2108
2702652 PHOENIX-2702652 Datasheet
247Kb / 11P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2308
1085165 PHOENIX-1085165 Datasheet
409Kb / 14P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1008NT
Nov 16, 2022
1026922 PHOENIX-1026922 Datasheet
963Kb / 33P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP
Dec 2, 2022
2891032 PHOENIX-2891032 Datasheet
459Kb / 14P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3005T
Dec 2, 2022
1196228 PHOENIX-1196228 Datasheet
229Kb / 7P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1708
Dec 2, 2022
2702908 PHOENIX-2702908 Datasheet
668Kb / 18P
Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2116
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com