công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1726226 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1726226 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1726226
tải về  1726226 tải về
kích thước tập tin   331.7 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Mounting base housing

1726226 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1726226 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1726226
tải về  1726226 Click to download

kích thước tập tin   331.7 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Mounting base housing

1726226 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1726226 Thông tin chi tiết sản phẩm

DIN rail housing, Lower housing part, with vents, width: 37.89 mm, height: 120.6 mm, depth: 82.
85 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: DIN rail bus connector (optional),
number of positions cross connector: 5 or 8




Số phần tương tự - 1726226

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1726222 PHOENIX-1726222 Datasheet
336Kb / 7P
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Mounting base housing
1726224 PHOENIX-1726224 Datasheet
41Kb / 2P
Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN PA1,3
1726227 PHOENIX-1726227 Datasheet
331Kb / 7P
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Mounting base housing
More results


Mô tả tương tự - 1726226

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2201960 PHOENIX-2201960 Datasheet
67Kb / 3P
Mounting base housing - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035
2201961 PHOENIX-2201961 Datasheet
66Kb / 3P
Mounting base housing - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035
2201962 PHOENIX-2201962 Datasheet
66Kb / 3P
Mounting base housing - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035
2202313 PHOENIX-2202313 Datasheet
57Kb / 2P
Light guides, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed), color: transparent
2202314 PHOENIX-2202314 Datasheet
57Kb / 2P
Light guides, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed), color: transparent
2202321 PHOENIX-2202321 Datasheet
65Kb / 2P
Light guides, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed), color: transparent
2869524 PHOENIX-2869524 Datasheet
128Kb / 10P
Mounting base housing - ME 22,5 UT TBUS KMGY
09/12/2020
2914987 PHOENIX-2914987 Datasheet
264Kb / 9P
Mounting base housing - ME 22,5 UT/FE BU
11/25/2021
2869511 PHOENIX-2869511 Datasheet
226Kb / 11P
Mounting base housing - ME 45 UT TBUS KMGY
11/25/2021
1103440 PHOENIX-1103440 Datasheet
2Mb / 75P
Mounting base housing - ME-IO 18,8 EB 10U TBUS7035
Nov 16, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com