công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS783-I14SL1 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

PS783-I14SL1 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện PS783-I14SL1
tải về  PS783-I14SL1 tải về
kích thước tập tin   553.67 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pressure Sensor, 0-7MPa, Sealed Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter

PS783-I14SL1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PS783-I14SL1 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện PS783-I14SL1
tải về  PS783-I14SL1 Click to download

kích thước tập tin   553.67 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pressure Sensor, 0-7MPa, Sealed Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter

PS783-I14SL1 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


PS783-I14SL1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Pressure range 0-7MPa
• Constant current / Constant Voltage power supply
• Isolated construction, enable to measure various fluid
media
• 12.6 mm compact size, sealed gauge pressure
• Stainless steel 316L
• Wide temperature compensation range
Applications
• Industrial process control
• Level measurement
• Gas, liquid pressure measurement
• Pressure inspection meter
• Pressure calibrator
• Liquid pressure system and switch
• Cooling equipment and air conditioning system
• Aviation and navigation inspection
.
Description
PS783-I14SL1 is a highly stable and reliable piezo-resistive pressure sensor with wide temperature compensation and zero
correction. Optimized for middle to high pressures, the PS783-I14SL1 contains a highly stable silicon die, stainless steel 316L
housing with diameter 12.6 mm. The measured pressure is transmitted onto the silicon die through the 316L diaphragm and
inner media. This transforms the measured pressure into an electrical signal.




Số phần tương tự - PS783-I14SL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
PS783-I10GL1 L-COM-PS783-I10GL1 Datasheet
553Kb / 4P
Pressure Sensor, 0-1MPa, Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter
REV 1.0
PS783-I13GL1 L-COM-PS783-I13GL1 Datasheet
553Kb / 4P
Pressure Sensor, 0-3.5MPa, Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter
REV 1.0
PS783-I15SL1 L-COM-PS783-I15SL1 Datasheet
553Kb / 4P
Pressure Sensor, 0-10MPa, Sealed Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter
REV 1.0
PS783-I17SL1 L-COM-PS783-I17SL1 Datasheet
547Kb / 4P
Pressure Sensor, 0-20MPa, Sealed Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter
REV 1.0
PS783-I18SL1 L-COM-PS783-I18SL1 Datasheet
547Kb / 4P
Pressure Sensor, 0-35MPa, Sealed Gauge, Compensated, with cap 16.8mm diameter
REV 1.0
More results


Mô tả tương tự - PS783-I14SL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MP3V5050V NXP-MP3V5050V Datasheet
145Kb / 11P
MP3V5050V, -50 to 0 kPa, Gauge Pressure Sensor
Rev. 3.0, 09/2015
MPXM2051G NXP-MPXM2051G Datasheet
828Kb / 10P
MPXM2051G, 0 to 50 kPa, Gauge Compensated Pressure Sensors
Rev. 4.0, 06/2020
logo
Silicon Microstructures...
SM4232-HGA-S-005-000 SMI-SM4232-HGA-S-005-000 Datasheet
633Kb / 8P
Gauge Pressure Sensor
SM4233-HGL-S-005-000 SMI-SM4233-HGL-S-005-000 Datasheet
633Kb / 8P
Gauge Pressure Sensor
SM4233-HGL-S-375-000 SMI-SM4233-HGL-S-375-000 Datasheet
907Kb / 8P
Gauge Pressure Sensor
SM5291-BCE-S-100-000 SMI-SM5291-BCE-S-100-000 Datasheet
347Kb / 1P
Gauge Pressure Sensor
SM6291-BBE-S-021-000 SMI-SM6291-BBE-S-021-000 Datasheet
382Kb / 1P
Gauge Pressure Sensor
SM6291-BCE-S-030-000 SMI-SM6291-BCE-S-030-000 Datasheet
382Kb / 1P
Gauge Pressure Sensor
SM7291-BBE-S-002-001 SMI-SM7291-BBE-S-002-001 Datasheet
448Kb / 1P
Gauge Pressure Sensor
SM7291-BCE-S-010-000 SMI-SM7291-BCE-S-010-000 Datasheet
372Kb / 1P
Gauge Pressure Sensor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com