công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMANFP1034 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMANFP1034 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMANFP1034
tải về  FMANFP1034 tải về
kích thước tập tin   587.08 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 12 dBi, White ABS, N Female, IP54

FMANFP1034 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMANFP1034 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMANFP1034
tải về  FMANFP1034 Click to download

kích thước tập tin   587.08 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 12 dBi, White ABS, N Female, IP54

FMANFP1034 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMANFP1034 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• High Performance Multi-tag
read/write Capabilities
• Concealable Design
• Right Hand Circular Polarized
• 902 to 928 MHz
Frequency Range
• Type N Female Connector
• IP54 Rated




Số phần tương tự - FMANFP1034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMANFP1030 FAIRVIEW-FMANFP1030 Datasheet
652Kb / 3P
902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 9 dBi, White ABS, N Female, IP67
REV 1 A
FMANFP1031 FAIRVIEW-FMANFP1031 Datasheet
587Kb / 3P
902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 6 dBi, White ABS, SMA Female, IP65
REV 1 A
FMANFP1032 FAIRVIEW-FMANFP1032 Datasheet
587Kb / 3P
902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 8 dBi, White ABS, N Female, IP65
REV 1 A
FMANFP1033 FAIRVIEW-FMANFP1033 Datasheet
587Kb / 3P
902 to 928 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 9 dBi, White ABS, N Female, IP54
REV 1 A
FMANFP1035 FAIRVIEW-FMANFP1035 Datasheet
583Kb / 3P
2400 to 2500 MHz RFID Flat Panel Antenna, RHCP, 12 dBi, White ABS, N Female, IP67
REV 1 A
More results


Mô tả tương tự - FMANFP1034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
AND-C-108 MACOM-AND-C-108 Datasheet
95Kb / 2P
902-928 MHz Dipole Antenna
MAANAT0123 MACOM-MAANAT0123 Datasheet
441Kb / 2P
Slimline RFID Antenna - North America Dual Circular Polarized, 902-928 MHz
MAANAT0144 MACOM-MAANAT0144 Datasheet
380Kb / 2P
Single Element RFID Antenna - North America Circular Polarized, 902-928 MHz
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51023 PASTERNACK-PE51023 Datasheet
143Kb / 1P
902-928 MHz DIRECTIONAL PANEL OUTDOOR ANTENNA, 9 dBI, VERTICAL POLARIZATION
PE51024 PASTERNACK-PE51024 Datasheet
646Kb / 2P
OUTDOOR ISM & RFID ANTENNA 8.5 dBi; RHCP
PE51027 PASTERNACK-PE51027 Datasheet
215Kb / 2P
MINI-MAGNETIC OMNIDIRECTIONAL ANTENNA, 902 TO 928 MHz
PE51028 PASTERNACK-PE51028 Datasheet
288Kb / 2P
902 TO 928 MHz OUTDOOR OMNIDIRECTIONAL ANTENNA
PE51042 PASTERNACK-PE51042 Datasheet
71Kb / 1P
Panel Antenna 915 MHz,10.5 dBi
logo
List of Unclassifed Man...
WS-GAMEBALL-ANT ETC2-WS-GAMEBALL-ANT Datasheet
173Kb / 1P
902~928MHz 2dBi RFID Antenna
WS-RFIDANTS ETC2-WS-RFIDANTS Datasheet
244Kb / 1P
902~928MHz 2dBi RFID Antenna
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com