công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS54140A bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

TPS54140A Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện TPS54140A
tải về  TPS54140A tải về
kích thước tập tin   2990.82 Kbytes
Page   62 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS54140A 1.5-A, 42-V Step-Down DC/DC Converter with Eco-mode™

TPS54140A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPS54140A Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện TPS54140A
tải về  TPS54140A Click to download

kích thước tập tin   2990.82 Kbytes
Page   62 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS54140A 1.5-A, 42-V Step-Down DC/DC Converter with Eco-mode™

TPS54140A bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


TPS54140A Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
1• 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
• 200-mΩ High-Side MOSFET
• High Efficiency at Light Loads with a Pulse
Skipping Eco-mode™
• Tighter Enable Threshold than TPS54140 for
More Accurate UVLO Voltage
• Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
• 116-μA Operating Quiescent Current
• 1.3-μA Shutdown Current
• 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
• Synchronizes to External Clock
• Adjustable Slow Start/Sequencing
• UV and OV Power Good Output
• 0.8-V Internal Voltage Reference
• MSOP10 and 3-mm × 3-mm VSON-10 Package
With PowerPAD™
• Supported by WEBENCH® and SwitcherPro™
Software Tool

2 Applications
• 12-V and 24-V Industrial and Commercial Low
Power Systems
• Aftermarket Auto Accessories: Video, GPS,
Entertainment

3 Description
The TPS54140A device is a 42-V, 1.5-A, step-down
regulator with an integrated high-side MOSFET. Current-mode control provides simple external
compensation and flexible component selection. A
low ripple-pulse skip mode reduces the no-load,
regulated output supply current to 116 μA. Using the
enable pin, shutdown supply current is reduced to 1.3
μA.
Undervoltage lockout is internally set at 2.5 V, but
can be increased using the enable pin. The output
voltage startup ramp is controlled by the slow start
pin that can also be configured for
sequencing/tracking. An open drain power good
signal indicates the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.
A wide switching frequency range allows efficiency and external component size to be optimized.
Frequency fold back and thermal shutdown protects
the part during an overload condition.




Số phần tương tự - TPS54140A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS54140A TI1-TPS54140A Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140ADGQ TI1-TPS54140ADGQ Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140ADGQR TI1-TPS54140ADGQR Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140ADRC TI1-TPS54140ADRC Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140ADRCR TI1-TPS54140ADRCR Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
More results


Mô tả tương tự - TPS54140A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS54040-Q1 TI1-TPS54040-Q1 Datasheet
2Mb / 53P
0.5-A 42-V STEP-DOWN SWIFT??DC/DC CONVERTER WITH Eco-mode?
TPS54140A TI1-TPS54140A Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A, 42 V Step Down SWIFT??DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140-Q1 TI1-TPS54140-Q1 Datasheet
1Mb / 52P
1.5-A 42-V STEP-DOWN SWIFT??DC/DC CONVERTER WITH Eco-mode??CONTROL
TPS57040-Q1 TI1-TPS57040-Q1 Datasheet
2Mb / 52P
0.5-A 42-V STEP-DOWN SWIFT??DC/DC CONVERTER WITH Eco-mode?
TPS57140-Q1 TI1-TPS57140-Q1 Datasheet
1Mb / 49P
1.5-A 42-V STEP-DOWN SWIFT??DC/DC CONVERTER WITH Eco-mode??CONTROL
TPS54040A TI-TPS54040A_15 Datasheet
2Mb / 52P
0.5 A, 42 V Step Down DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS54140A TI-TPS54140A_15 Datasheet
2Mb / 58P
TPS54140A 1.5-A, 42-V Step-Down DC/DC Converter with Eco-mode?
TPS57140-EP TI-TPS57140-EP_15 Datasheet
1Mb / 51P
TPS57140-EP 1.5-A 42-V Step-Down Swift??DC-DC Converter With Eco-mode??Control
TPS57140-Q1 TI-TPS57140-Q1_15 Datasheet
1Mb / 50P
1.5-A 42-V STEP-DOWN SWIFT??DC-DC CONVERTER WITH Eco-mode??CONTROL
TPS57140-EP TI1-TPS57140-EP_16 Datasheet
1Mb / 51P
1.5-A 42-V Step-Down Swift DC-DC Converter With Eco-mode Control
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com