công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1380295 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1380295 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1380295
tải về  1380295 tải về
kích thước tập tin   300.97 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB terminal block

1380295 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1380295 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1380295
tải về  1380295 Click to download

kích thước tập tin   300.97 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB terminal block

1380295 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1380295 Thông tin chi tiết sản phẩm

Printed circuit board terminal, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 150 V, nominal cross
section: 1.5 mm2, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions per row: 5,
product range: ICC..-TS1,5/..L3,5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with
tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB
connection direction: 0 °, color: light gray, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.8 mm,
number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin
output on left side




Số phần tương tự - 1380295

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1380293 PHOENIX-1380293 Datasheet
301Kb / 9P
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB terminal block
1380294 PHOENIX-1380294 Datasheet
300Kb / 9P
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB terminal block
1380298 PHOENIX-1380298 Datasheet
300Kb / 9P
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB terminal block
1380299 PHOENIX-1380299 Datasheet
291Kb / 8P
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - PCB terminal block
More results


Mô tả tương tự - 1380295

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
EB15-XX-C-180 ADAM-TECH-EB15-XX-C-180 Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB50-A-XX-B-BK ADAM-TECH-EB50-A-XX-B-BK Datasheet
73Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB105-XX-H ADAM-TECH-EB105-XX-H Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB106-XX-D-BK ADAM-TECH-EB106-XX-D-BK Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-G ADAM-TECH-EBI-XX-G Datasheet
74Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-RA-G ADAM-TECH-EBI-XX-RA-G Datasheet
69Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
logo
PHOENIX CONTACT
2203902 PHOENIX-2203902 Datasheet
110Kb / 3P
Feed-through header - ICC25-H/4L5,0-7035
2203903 PHOENIX-2203903 Datasheet
102Kb / 3P
Feed-through header - ICC25-H/4R5,0-7035
1084024 PHOENIX-1084024 Datasheet
63Kb / 3P
Printed-circuit board connector - ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035
09/12/2020
1102108 PHOENIX-1102108 Datasheet
237Kb / 10P
Printed-circuit board connector - ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035
Nov 16, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com