công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS40200-HT bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

TPS40200-HT Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện TPS40200-HT_V01
tải về  TPS40200-HT tải về
kích thước tập tin   1001.81 Kbytes
Page   50 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER

TPS40200-HT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPS40200-HT Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện TPS40200-HT_V01
tải về  TPS40200-HT Click to download

kích thước tập tin   1001.81 Kbytes
Page   50 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER

TPS40200-HT bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


TPS40200-HT Thông tin chi tiết sản phẩm

1FEATURES
• Input Voltage Range 5.5 V to 52 V
• Output Voltage (700 mV to 87% VIN)
• 200-mA Internal P-Channel FET Driver
• Voltage Feed-Forward Compensation
• Undervoltage Lockout
• Programmable Fixed-Frequency
(35 kHz to 500 kHz) Operation
• Programmable Short-Circuit Protection
• Hiccup Overcurrent Fault Recovery
• Programmable Closed-Loop Soft Start
• 700-mV 1% Reference Voltage
• External Synchronization

APPLICATIONS
• Down-Hole Drilling
• High Temperature Environments

SUPPORTS EXTREME TEMPERATURE
APPLICATIONS
• Controlled Baseline
• One Assembly/Test Site
• One Fabrication Site
• Available in Extreme (–55°C/210°C)
Temperature Range (1)
• Extended Product Life Cycle
• Extended Product-Change Notification
• Product Traceability
• Texas Instruments high temperature products
utilize highly optimized silicon (die) solutions
with design and process enhancements to
maximize performance over extended
temperatures.

DESCRIPTION
The TPS40200 is a flexible nonsynchronous controller with a built-in 200-mA driver for P-channel FETs. The
circuit operates with inputs up to 52 V, with a power-saving feature that turns off driver current once the external
FET has been fully turned on. This feature extends the flexibility of the device, allowing it to operate with an input
voltage up to 52 V, without dissipating excessive power. The circuit operates with voltage-mode feedback and
has feed-forward input-voltage compensation that responds instantly to input-voltage change. The integral 700-
mV reference is trimmed to 2%, providing the means to accurately control low voltages. Clock frequency, soft
start, and overcurrent limit each are easily programmed by a single, external component. The part has
undervoltage lockout, and can be easily synchronized to other controllers or a system clock to satisfy sequencing
and/or noise-reduction requirements.




Số phần tương tự - TPS40200-HT_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS40200-HT TI-TPS40200-HT_15 Datasheet
1Mb / 48P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
More results


Mô tả tương tự - TPS40200-HT_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS40200-EP TI-TPS40200-EP Datasheet
892Kb / 39P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-EP TI-TPS40200-EP_08 Datasheet
1,023Kb / 41P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200_081 TI-TPS40200_081 Datasheet
1Mb / 43P
WIDE INPUT RANGE NON-SYNCHRONOUS VOLTAGE MODE CONTROLLER
TPS40200-HT TI1-TPS40200-HT Datasheet
910Kb / 45P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-Q1 TI1-TPS40200-Q1 Datasheet
616Kb / 41P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-EP TI-TPS40200-EP_15 Datasheet
1Mb / 43P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-HT TI-TPS40200-HT_15 Datasheet
1Mb / 48P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-Q1 TI-TPS40200-Q1_15 Datasheet
694Kb / 40P
WIDE-INPUT-RANGE NONSYNCHRONOUS VOLTAGE-MODE CONTROLLER
TPS40200-Q1 TI1-TPS40200-Q1_16 Datasheet
1,016Kb / 40P
Wide-Input-Range Nonsynchronous Voltage-Mode Controller
TPS40200 TI1-TPS40200_16 Datasheet
1Mb / 46P
Wide Input Range Non-Synchronous Voltage Mode Controller
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com