công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMH-24V50WCAL bảng dữ liệu (PDF) - Delta Electronics, Inc.

PMH-24V50WCAL Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
tên linh kiện PMH-24V50WCAL
tải về  PMH-24V50WCAL tải về
kích thước tập tin   1426.36 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PMH Panel Mount Power Supply

PMH-24V50WCAL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMH-24V50WCAL Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện PMH-24V50WCAL
tải về  PMH-24V50WCAL Click to download

kích thước tập tin   1426.36 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PMH Panel Mount Power Supply

PMH-24V50WCAL bảng dữ liệu (HTML) - Delta Electronics, Inc.


PMH-24V50WCAL Thông tin chi tiết sản phẩm

Highlights & Features
 Household appliance approvals IEC/EN 60335-1,
 IEC/EN 61558-1 and IEC/EN 61558-2-16
 Universal AC input voltage
 Full power from -20°C to +50°C operation @ 5000m
 or 16400 ft. altitude
 Full corrosion resistant aluminium casing
 High MTBF > 700,000 hrs as per Telcordia SR-332
 Versatile connector options available: IP20, Front Face and
Harness connectors

General Description
The PMH-24V50WCA☐ offers universal input from 85Vac to 264Vac with nominal output voltage of 24V. The highly efficient convection
cooling construction can operate from -30°C to 70°C. The PMH series is specifically designed for household electrical appliances with
safety approvals including IEC/EN 60335-1 and IEC/EN 61558-2-16, as well as IEC/EN/UL 60950-1. In addition, the product meets the
EMC approvals to EN 55014-1 / EN 55014-2 for household appliances and EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 for residential environment
without extra EMI filter required and comes with several connector options consisting of Terminal Block, IP20, Front Face and Harness
connectors. Other available options include isolation or non-isolation between Primary Earth and output DC Return (-V pins on output
connector).




Số phần tương tự - PMH-24V50WCAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
PMH-24V50WCAX DELTA-PMH-24V50WCAX Datasheet
2Mb / 13P
Full corrosion resistant aluminium casing
More results


Mô tả tương tự - PMH-24V50WCAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
PMC-12V035W1AA DELTA-PMC-12V035W1AA_13 Datasheet
965Kb / 12P
PMC Panel Mount Power Supply
PMC-12V050W1AA DELTA-PMC-12V050W1AA_13 Datasheet
944Kb / 11P
PMC Panel Mount Power Supply
PMC-24V150W1AX DELTA-PMC-24V150W1AX Datasheet
646Kb / 12P
PMC Panel Mount Power Supply
PMC-24V600W1BA DELTA-PMC-24V600W1BA Datasheet
1Mb / 14P
PMC Panel Mount Power Supply
PMT-12V35W1AX DELTA-PMT-12V35W1AX Datasheet
494Kb / 10P
PMT Panel Mount Power Supply
PMT-24V150W1AAA DELTA-PMT-24V150W1AAA Datasheet
1Mb / 13P
PMT Panel Mount Power Supply
PMT-D2V100W1AAA DELTA-PMT-D2V100W1AAA Datasheet
1Mb / 12P
PMT Panel Mount Power Supply
PMH-24V100WCAX DELTA-PMH-24V100WCAX Datasheet
1Mb / 13P
PMH Panel Mount Power Supply
PMH-24V150WCBX DELTA-PMH-24V150WCBX Datasheet
1Mb / 13P
PMH Panel Mount Power Supply
PMH-24V200WCBX DELTA-PMH-24V200WCBX Datasheet
1Mb / 13P
PMH Panel Mount Power Supply
More results




Giới thiệu về Delta Electronics, Inc.


Delta Electronics, Inc. là một công ty điện tử đa quốc gia Đài Loan được thành lập năm 1971.
Công ty chuyên về Điện tử điện và Giải pháp quản lý năng lượng, bao gồm nguồn cung cấp năng lượng (UPS) không tham nhũng, bộ điều chỉnh điện áp, bộ biến tần năng lượng, quạt không chổi than DC và các giải pháp năng lượng tái tạo như biến tần năng lượng mặt trời.
Delta Electronics hoạt động trên toàn cầu với sự hiện diện mạnh mẽ ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.
Công ty cung cấp các giải pháp cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm viễn thông, trung tâm dữ liệu, tự động hóa xây dựng và năng lượng tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com