công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM51PD1012 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FM51PD1012 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FM51PD1012
tải về  FM51PD1012 tải về
kích thước tập tin   1337.49 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 4950 MHz to 7125 MHz, 3-foot mesh collapsible Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 34 dBi, RPSMA, 2 Pack

FM51PD1012 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FM51PD1012 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FM51PD1012
tải về  FM51PD1012 Click to download

kích thước tập tin   1337.49 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 4950 MHz to 7125 MHz, 3-foot mesh collapsible Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 34 dBi, RPSMA, 2 Pack

FM51PD1012 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FM51PD1012 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• 3-Foot collapsible
parabolic antenna
• 4950 to 7125 MHz, 34 dBi
• VSWR < 2.5:1
• All aluminum dish
• Dual slant (V/H or ±45°)
• 50 W max input power per port
• 2 x RPSMA female connectors
• DC ground




Số phần tương tự - FM51PD1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FM51PD1010 FAIRVIEW-FM51PD1010 Datasheet
796Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 2-foot Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 30 dBi, RPSMA, 2 Pack
REV 1.1
FM51PD1011 FAIRVIEW-FM51PD1011 Datasheet
909Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 3-foot Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 34 dBi, RPSMA, 2 Pack
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FM51PD1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51055 PASTERNACK-PE51055 Datasheet
62Kb / 1P
Duck/Whip Antenna 900-960 MHz, 3 dBi
PE51062 PASTERNACK-PE51062 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 2300 MHz, 3 dBi
PE51063 PASTERNACK-PE51063 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Dipole Vertical Antenna 2400 MHz, 3 dBi
PE51064 PASTERNACK-PE51064 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 2500 MHz, 3 dBi
PE51065 PASTERNACK-PE51065 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 3500 MHz, 3 dBi
PE51072 PASTERNACK-PE51072 Datasheet
66Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3300-3800 MHz, 2 dBi
PE51084 PASTERNACK-PE51084 Datasheet
304Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3300-3800 MHz, 2 dBi
PE51133 PASTERNACK-PE51133 Datasheet
256Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 2400-2500 MHz 3 dBi
logo
TE Connectivity Ltd
2246667-1 TEC-2246667-1 Datasheet
2Mb / 3P
2400??483.5 MHz & 5150??875 MHz MIMO 2X2 DUAL BAND CABLED ANTENNA
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51OM1039 PASTERNACK-PE51OM1039 Datasheet
541Kb / 4P
6 dBi MIMO Omni Antenna 617-2,700 MHz N Type Female Connector
REV 1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com