công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZUMT717TA bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

ZUMT717TA Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện ZUMT717TA
tải về  ZUMT717TA tải về
kích thước tập tin   351.87 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 12V PNP POWER SWITCHING TRANSISTOR IN SOT323

ZUMT717TA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ZUMT717TA Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZUMT717TA
tải về  ZUMT717TA Click to download

kích thước tập tin   351.87 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 12V PNP POWER SWITCHING TRANSISTOR IN SOT323

ZUMT717TA bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


ZUMT717TA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• BVCEO > -12V
• IC = -1.25A Continuous Collector Current
• ICM = -3A Peak Pulse Current
• Low Saturation Voltage VCE(sat) < -215mV @ IC = -1A
• RCE(SAT) = 150mΩ for a Low Equivalent On-Resistance
• 500mW Power Dissipation
• Excellent hFE Characteristics up to -3A
• Complementary NPN Type: ZUMT617
• Totally Lead-Free & Fully RoHS compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability

Applications
• Negative boost functions in DC-DC converters
• Supply line switching in mobile phones and pagers
• Motor drivers in camcorders and mini disk players




Số phần tương tự - ZUMT717TA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZUMT717 ZETEX-ZUMT717 Datasheet
126Kb / 3P
PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
ZUMT717 DIODES-ZUMT717 Datasheet
152Kb / 3P
Super323횚 SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
SEPTEMBER 1998
ZUMT717 DIODES-ZUMT717_15 Datasheet
376Kb / 7P
12V PNP POWER SWITCHING TRANSISTOR IN SOT323
Rev 2
More results


Mô tả tương tự - ZUMT717TA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZUMT717 DIODES-ZUMT717 Datasheet
152Kb / 3P
Super323횚 SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
SEPTEMBER 1998
ZUMT718 DIODES-ZUMT718 Datasheet
62Kb / 3P
Super323 SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
JUNE 2000
ZUMT720 DIODES-ZUMT720 Datasheet
144Kb / 3P
Super323횚 SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
SEPTEMBER 1998
ZUMT2907A DIODES-ZUMT2907A Datasheet
29Kb / 2P
SOT323 PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTOR
OCTOBER 1998
BC856AW DIODES-BC856AW_15 Datasheet
209Kb / 5P
PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR IN SOT323
Rev 10
ZUMT720 DIODES-ZUMT720_15 Datasheet
144Kb / 3P
Super323횚 SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
SEPTEMBER 1998
ZUMT718 DIODES-ZUMT718_15 Datasheet
806Kb / 6P
20V PNP POWER SWITCHING TRANSISTOR IN SOT323
Rev 3
ZUMT717 DIODES-ZUMT717_15 Datasheet
376Kb / 7P
12V PNP POWER SWITCHING TRANSISTOR IN SOT323
Rev 2
ADTA144EUAQ DIODES-ADTA144EUAQ Datasheet
468Kb / 6P
PNP PRE-BIASED TRANSISTOR IN SOT323
Rev. 2 - 2 April 2021
BC857BWQ DIODES-BC857BWQ Datasheet
356Kb / 5P
PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR IN SOT323
February 2021 Rev. 1 - 2
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com