công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OB1-LF bảng dữ liệu (PDF) - Twin Industries

OB1-LF Datasheet PDF - Twin Industries
tên linh kiện OB1-LF
tải về  OB1-LF tải về
kích thước tập tin   266.94 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  TWININDUSTRIES [Twin Industries]
Trang chủ  https://twinind.com/
Logo TWININDUSTRIES - Twin Industries
Giải thích chi tiết về linh kiện Combination Boards

OB1-LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
OB1-LF Datasheet PDF - Twin Industries

tên linh kiện OB1-LF
tải về  OB1-LF Click to download

kích thước tập tin   266.94 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  TWININDUSTRIES [Twin Industries]
Trang chủ  https://twinind.com/
Logo TWININDUSTRIES - Twin Industries
Giải thích chi tiết về linh kiện Combination Boards

OB1-LF bảng dữ liệu (HTML) - Twin Industries


OB1-LF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Solderless, 5-holes per pad, & 0.1" x 0.1" grid of holes
• Plated holes: 0.037" diameter
• Lead-free PCB with gold plating; 0.062" thick
• 3mm screw/nut included to secure module to board (additional soldering required)




Số phần tương tự - OB1-LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
OB1 KEYSIGHT-OB1 Datasheet
3Mb / 26P
U2000 Series USB Power Sensors
March 23, 2016
logo
Renesas Technology Corp
OB1203 RENESAS-OB1203 Datasheet
1Mb / 72P
Heart Rate, Blood Oxygen Concentration, Pulse Oximetry, Proximity, Light and Color Sensor
July 22, 2022
OB1203LC-C4R RENESAS-OB1203LC-C4R Datasheet
1Mb / 72P
Heart Rate, Blood Oxygen Concentration, Pulse Oximetry, Proximity, Light and Color Sensor
July 22, 2022
OB1203LC-C4V RENESAS-OB1203LC-C4V Datasheet
1Mb / 72P
Heart Rate, Blood Oxygen Concentration, Pulse Oximetry, Proximity, Light and Color Sensor
July 22, 2022
OB1203SD-BT2-EVK RENESAS-OB1203SD-BT2-EVK Datasheet
1Mb / 72P
Heart Rate, Blood Oxygen Concentration, Pulse Oximetry, Proximity, Light and Color Sensor
July 22, 2022
More results


Mô tả tương tự - OB1-LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
AN2001 MOTOROLA-AN2001 Datasheet
1Mb / 20P
Designing Expansion Boards
logo
Analog Devices
ADP1712 AD-ADP1712 Datasheet
254Kb / 8P
evaluation boards
REV. 0
logo
Intel Corporation
D820LP INTEL-D820LP Datasheet
48Kb / 17P
Desktop Boards
logo
fujitsu semiconductor
FTP-62ADSL000 FUJITSU-FTP-62ADSL000 Datasheet
327Kb / 10P
interfa ce boards
logo
List of Unclassifed Man...
604-6 ETC2-604-6 Datasheet
385Kb / 1P
TERMINAL BOARDS & STRIPS
15130 ETC2-15130 Datasheet
385Kb / 1P
TERMINAL BOARDS & STRIPS
logo
Taoglas antenna solutio...
DTAD.01.A.50 TAOGLAS-DTAD.01.A.50_17 Datasheet
1Mb / 25P
Compact Evaluation Boards
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98050EVSYS MAXIM-MAX98050EVSYS Datasheet
2Mb / 25P
Two MAX98050 Development Boards (DEV Boards)
319-100629; Rev 0; 11/20
logo
STMicroelectronics
STM32 STMICROELECTRONICS-STM32 Datasheet
3Mb / 26P
STM32 development boards
logo
List of Unclassifed Man...
HK-4 ETC-HK-4 Datasheet
247Kb / 1P
terminals for boards
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com