công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

35126383 bảng dữ liệu (PDF) - Aptiv

35126383 Datasheet PDF - Aptiv
tên linh kiện 35126383
tải về  35126383 tải về
kích thước tập tin   472.51 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  APTIV [Aptiv]
Trang chủ  https://www.aptiv.com/en
Logo APTIV - Aptiv
Giải thích chi tiết về linh kiện CTS 1.2 SensoMate™ SERIES

35126383 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
35126383 Datasheet PDF - Aptiv

tên linh kiện 35126383
tải về  35126383 Click to download

kích thước tập tin   472.51 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  APTIV [Aptiv]
Trang chủ  https://www.aptiv.com/en
Logo APTIV - Aptiv
Giải thích chi tiết về linh kiện CTS 1.2 SensoMate™ SERIES

35126383 bảng dữ liệu (HTML) - Aptiv


35126383 Thông tin chi tiết sản phẩm

BENEFITS
• VDA/USCAR 1.2 mm at 4 mm pitch interface
compatible (universal)
• Industry standard 1.2 terminal cavity capability
• Short shroud design for small packaging
footprint and long shroud design for easy
mating device
FEATURES
• One piece molded housing to ensure best in
class sealing performance (short shroud version)
• Increased sealing performance through a unique
3 rib robust seal design (175°C version)
• Patented Smart Locking System version
of the CPA to improve assembly cycle time
(short shroud version)
• Compatible with wire dress back shells
(short shroud version)




Số phần tương tự - 35126383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
35126 VISHAY-35126 Datasheet
89Kb / 2P
Ceramic Stand-off Insulators for RF-Equipment
29-Aug-02
More results


Mô tả tương tự - 35126383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
212 CTS-212 Datasheet
346Kb / 2P
CTS 212 Rotary Switch
212 CTS-212_07 Datasheet
1Mb / 3P
CTS 212 Rotary Switches
227 CTS-227 Datasheet
490Kb / 3P
CTS 227 Rotary Switches
logo
FCI connector
DEM09S FCI-CONNECTOR-DEM09S Datasheet
97Kb / 1P
SOCKET CONNECTORS D SUMBINIATURE WITH SOLDER CTS
logo
CTS Corporation
450G CTS-450G Datasheet
193Kb / 2P
CTS Guitar Series 24mm Potentiometer
logo
Schneider Electric
WISERCTPV SCHNEIDER-WISERCTPV Datasheet
98Kb / 1P
WISER ENERGY SOLAR CTS
logo
Littelfuse
CT200 LITTELFUSE-CT200 Datasheet
731Kb / 3P
Current Transformers (CTs)
Rev: 4-B-061214
logo
Diodes Incorporated
PI3VDP12412 DIODES-PI3VDP12412 Datasheet
926Kb / 12P
4-Lane DisplayPort™ Rev 1.2 Compliant Switch
12/17/12
logo
PHOENIX CONTACT
1295744 PHOENIX-1295744 Datasheet
223Kb / 4P
Repair kit - EV-T1CCS-M4X20-CTS
Nov 16, 2022
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1280 AOSMD-AOZ1280 Datasheet
1Mb / 13P
EZBuck™ 1.2 A Simple Buck Regulator
Rev. 1.1 August 2011
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com