công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS66WVC4M16ECLL-7010BLI bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Silicon Solution, Inc

IS66WVC4M16ECLL-7010BLI Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc
tên linh kiện IS66WVC4M16ECLL-7010BLI
tải về  IS66WVC4M16ECLL-7010BLI tải về
kích thước tập tin   1889.59 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 64Mb Async/Page/Burst CellularRAM 1.5

IS66WVC4M16ECLL-7010BLI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IS66WVC4M16ECLL-7010BLI Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS66WVC4M16ECLL-7010BLI
tải về  IS66WVC4M16ECLL-7010BLI Click to download

kích thước tập tin   1889.59 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 64Mb Async/Page/Burst CellularRAM 1.5

IS66WVC4M16ECLL-7010BLI bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Silicon Solution, Inc


IS66WVC4M16ECLL-7010BLI Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
⚫ Single device supports asynchronous , page,
and burst operation
⚫ Mixed Mode supports asynchronous write and
synchronous read operation
⚫ Dual voltage rails for optional performance
 ALL: VDD 1.7V~1.95V, VDDQ 1.7V~1.95V
 CLL: VDD 1.7V~1.95V, VDDQ 2.7V~3.6V
⚫ Asynchronous mode read access : 70ns
Interpage Read access : 70ns
Intrapage Read access : 25ns
⚫ Burst mode for Read and Write operation
 4, 8, 16,32 or Continuous
⚫ Low Power Consumption
 Asynchronous Operation < 30 mA
 Intrapage Read < 20mA
 Burst operation < 35 mA (@104Mhz)
 Standby < 180 uA (max.)
 Deep power-down (DPD) < 3uA (Typ)
⚫ Low Power Feature
 Reduced Array Refresh
 Temperature Controlled Refresh
 Deep power-down (DPD) mode
⚫ Operation Frequency up to 104Mhz
⚫ Operating temperature Range
Industrial: -40°C~85°C
Automotive A1: -40°C~85°C
⚫ Package: 54-ball VFBGA




Số phần tương tự - IS66WVC4M16ECLL-7010BLI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Silicon Solu...
IS66WVC4M16ALL ISSI-IS66WVC4M16ALL Datasheet
1Mb / 67P
Mixed Mode supports asynchronous write and synchronous read operation
More results


Mô tả tương tự - IS66WVC4M16ECLL-7010BLI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
HYE18P16161AC INFINEON-HYE18P16161AC Datasheet
641Kb / 33P
16M Asynchronous/Page CellularRAM
V2.0, December 2003
HYE18P32160AC INFINEON-HYE18P32160AC Datasheet
1Mb / 53P
32M Synchronous Burst CellularRAM
V2.0, December 2003
HYE18P32161AC INFINEON-HYE18P32161AC Datasheet
641Kb / 33P
32M Asynchronous/Page CellularRAM
V2.0, December 2003
logo
Integrated Silicon Solu...
IS66WVE1M16ALL ISSI-IS66WVE1M16ALL Datasheet
522Kb / 30P
1.8V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE1M16BLL ISSI-IS66WVE1M16BLL Datasheet
589Kb / 30P
3.0V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE2M16DALL ISSI-IS66WVE2M16DALL Datasheet
505Kb / 28P
1.8V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE2M16DBLL ISSI-IS66WVE2M16DBLL Datasheet
505Kb / 28P
3.0V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE4M16ALL ISSI-IS66WVE4M16ALL Datasheet
597Kb / 30P
1.8V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE4M16BLL ISSI-IS66WVE4M16BLL Datasheet
530Kb / 30P
3.0V Core Async/Page PSRAM
IS66WVE1M16EALL-70BLI ISSI-IS66WVE1M16EALL-70BLI Datasheet
688Kb / 34P
16Mb Async/Page PSRAM
More results




Giới thiệu về Integrated Silicon Solution, Inc


Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) is a fabless semiconductor company that designs and markets high-performance integrated circuits (ICs) for the automotive, industrial, medical, and communications markets. The company was founded in 1988 and is headquartered in Milpitas, California, USA.

ISSI's product portfolio includes static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), and analog and mixed-signal ICs. The company specializes in low-power, high-speed SRAMs, and is a leading supplier of DRAMs to the automotive market.

In 2015, ISSI was acquired by China's Uphill Investment Co., Ltd. and became a wholly-owned subsidiary of Uphill Investment.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com