công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1790043 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1790043 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1790043
tải về  1790043 tải về
kích thước tập tin   494.0 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTB 2,5/12-ST-5,08 GY7038AUBD - PCB connector

1790043 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1790043 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1790043
tải về  1790043 Click to download

kích thước tập tin   494.0 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTB 2,5/12-ST-5,08 GY7038AUBD - PCB connector

1790043 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1790043 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: agate gray, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials:
12, number of rows: 1, number of positions: 12, number of connections: 12, product range:
MSTB 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve,
screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip,
plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without, mounting method: without, type of
packaging: packed in cardboard




Số phần tương tự - 1790043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Theben AG
1790008 THEBEN-1790008 Datasheet
453Kb / 3P
Time and light control Analogue time switches
07/04/2025
logo
PHOENIX CONTACT
1790056 PHOENIX-1790056 Datasheet
493Kb / 11P
MSTB 2,5/12-ST-5,08 BKAUBDWHSO - PCB connector
1790080 PHOENIX-1790080 Datasheet
213Kb / 8P
PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC - Extension module
1790082 PHOENIX-1790082 Datasheet
511Kb / 10P
PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-PI - Extension module
More results


Mô tả tương tự - 1790043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1757022 PHOENIX-1757022 Datasheet
149Kb / 7P
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08
1757035 PHOENIX-1757035 Datasheet
148Kb / 7P
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08
1757077 PHOENIX-1757077 Datasheet
149Kb / 8P
MSTB 2,5/ 8-ST-5,08
1757080 PHOENIX-1757080 Datasheet
148Kb / 7P
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08
1757103 PHOENIX-1757103 Datasheet
148Kb / 7P
MSTB 2,5/11-ST-5,08
1757145 PHOENIX-1757145 Datasheet
147Kb / 7P
MSTB 2,5/15-ST-5,08
1757158 PHOENIX-1757158 Datasheet
147Kb / 7P
MSTB 2,5/16-ST-5,08
1759910 PHOENIX-1759910 Datasheet
103Kb / 3P
MSTB 2,5/12-ST-5,08 BK
1767782 PHOENIX-1767782 Datasheet
110Kb / 5P
MSTB 2,5/12-ST-5,08 BD: 1-12
1161197 PHOENIX-1161197 Datasheet
2Mb / 30P
PCB connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BUBDWH:-S
Jul 20, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com