công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1763928 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1763928 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1763928
tải về  1763928 tải về
kích thước tập tin   213.16 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MVSTBW 2,5/ 8-STFS59-5,08 SEL - PCB connector

1763928 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1763928 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1763928
tải về  1763928 Click to download

kích thước tập tin   213.16 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MVSTBW 2,5/ 8-STFS59-5,08 SEL - PCB connector

1763928 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1763928 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials:
8, number of rows: 1, number of positions: 8, number of connections: 8, product range:
MVSTBW 2,5/..-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve,
screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: -90 °, locking clip: - Locking
clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking mechanism, mounting
method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard




Số phần tương tự - 1763928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1763922 PHOENIX-1763922 Datasheet
47Kb / 3P
Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 GY
More results


Mô tả tương tự - 1763928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1792812 PHOENIX-1792812 Datasheet
156Kb / 7P
MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08
1912919 PHOENIX-1912919 Datasheet
390Kb / 12P
PCB connector - MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST-5,08
Nov 30, 2022
1912906 PHOENIX-1912906 Datasheet
390Kb / 12P
PCB connector - MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST-5,08
Jan 3, 2023
1912841 PHOENIX-1912841 Datasheet
394Kb / 12P
PCB connector - MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08
1912922 PHOENIX-1912922 Datasheet
393Kb / 12P
PCB connector - MVSTBW 2,5 HC/10-ST-5,08
1913073 PHOENIX-1913073 Datasheet
321Kb / 11P
PCB connector - MVSTBW 2,5 HC/ 3-STF-5,08
1913125 PHOENIX-1913125 Datasheet
322Kb / 11P
MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF-5,08 - PCB connector
1913154 PHOENIX-1913154 Datasheet
322Kb / 11P
MVSTBW 2,5 HC/11-STF-5,08 - PCB connector
1913060 PHOENIX-1913060 Datasheet
323Kb / 11P
MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF-5,08 - PCB connector
1912883 PHOENIX-1912883 Datasheet
371Kb / 12P
MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST-5,08 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com