công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTPS7H1121PWPTSEP bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

PTPS7H1121PWPTSEP Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện PTPS7H1121PWPTSEP
tải về  PTPS7H1121PWPTSEP tải về
kích thước tập tin   3341.82 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS7H1121-SP 2.25V to 14V Input, 2A, Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator

PTPS7H1121PWPTSEP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PTPS7H1121PWPTSEP Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện PTPS7H1121PWPTSEP
tải về  PTPS7H1121PWPTSEP Click to download

kích thước tập tin   3341.82 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS7H1121-SP 2.25V to 14V Input, 2A, Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator

PTPS7H1121PWPTSEP bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


PTPS7H1121PWPTSEP Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Total Ionizing Dose radiation characterized:
– Radiation hardness assurance (RHA)
availability of 100krad(Si) or 50krad(Si)
• Single-Event Effects (SEE) Characterized
– Single-event latch-up (SEL), single-event
burnout (SEB), and single-event gate rupture
(SEGR) immune to linear energy transfer (LET)
= 75MeV-cm2/mg
– Single-event functional interrupt (SEFI)
characterized to LET = 75MeV-cm2/mg
– Single-event transient (SET) characterized to
LET = 75MeV-cm2/mg
• Wide VIN range: 2.25V to 14V
• 2A maximum output current
• ±1.5% accuracy VIN > 3V over load, and
temperature
• ±1.8% accuracy VIN < 3V over load, and
temperature
• Soft start (SS) control through an external
capacitor
• Open-drain power good (PG) output for power
sequencing
• Programmable current limit through an external
resistor (CL)
• Optional external control loop compensation
utilizing the STAB pin
• Excellent load and line transient response
• Plastic packages out gas tested per ASTM E595
• Military (–55°C to 125°C) temperature range

2 Applications
• Satellite electrical power system (EPS)
• Clean analog supply requirements
• Command and data handling (C&DH)
• Optical imaging payload
• Radar imaging payload

3 Description
The TPS7H1121 is a radiation-hardened, low dropout
linear regulator (LDO) which operates over a wide
input voltage range and is optimized for powering
devices in a space environment. The device is
capable of sourcing up to 2A over a 2.25V to 14V
input.
The device offers excellent stability and features a
programmable current limit with a wide adjustment
range. To support the complex power requirements
of FPGAs, DSPs, and microcontrollers, the
TPS7H1121 provides enable on and off functionality,
programmable soft start, and a power good opendrain
output.




Số phần tương tự - PTPS7H1121PWPTSEP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
PTPS7H1121PWPTSEP TI2-PTPS7H1121PWPTSEP Datasheet
2Mb / 46P
TPS7H1121-SP and TPS7H1121-SEP 2.25V to 14V Input, 2A, Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator
REVISED NOVEMBER 2025
More results


Mô tả tương tự - PTPS7H1121PWPTSEP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Global Mixed-mode Techn...
G9185 GMT-G9185 Datasheet
37Kb / 1P
2A Low Input /Low Dropout Linear Regulator
logo
Texas Instruments
TPS7H1101-SP TI1-TPS7H1101-SP_16 Datasheet
995Kb / 29P
Radiation-Hardened Ultra-Low Dropout (LDO) Regulator
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP1150ADS33 AKM-AP1150ADS33 Datasheet
720Kb / 20P
14V Input / 200mA Output LDO Regulator
AP1154ADL50 AKM-AP1154ADL50 Datasheet
1Mb / 31P
14V Input / 1A Output LDO Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR3865 UTC-LR3865 Datasheet
195Kb / 6P
2A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Texas Instruments
TPS7H1101A-SP TI-TPS7H1101A-SP_V01 Datasheet
2Mb / 32P
TPS7H1101A-SP 1.5-V to 7-V Input, 3-A, Radiation-Hardened LDO Regulator
TPS7H1101A-SP TI-TPS7H1101A-SP_V02 Datasheet
2Mb / 33P
TPS7H1101A-SP 1.5-V to 7-V Input, 3-A, Radiation-Hardened LDO Regulator
APRIL 2021
TPS7H1111-SP TI1-TPS7H1111-SP Datasheet
2Mb / 59P
TPS7H1111-SP and TPS7H1111-SEP 1.5-A, Ultra-Low Noise, High PSRR Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator
FEBRUARY 2023
TPS7H1111-SP TI-TPS7H1111-SP_V01 Datasheet
3Mb / 60P
TPS7H1111-SP and TPS7H1111-SEP 1.5-A, Ultra-Low Noise, High PSRR Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator
REVISED APRIL 2023
TPS7H1111-SP TI1-TPS7H1111-SP_V02 Datasheet
3Mb / 68P
TPS7H1111-SP and TPS7H1111-SEP 1.5-A, Ultra-Low Noise, High PSRR Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Linear Regulator
REVISED AUGUST 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com