công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G98-Q1 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN74LVC1G98-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74LVC1G98-Q1
tải về  SN74LVC1G98-Q1 tải về
kích thước tập tin   2210.66 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện Configurable Multiple-Function Gate

SN74LVC1G98-Q1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74LVC1G98-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G98-Q1
tải về  SN74LVC1G98-Q1 Click to download

kích thước tập tin   2210.66 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện Configurable Multiple-Function Gate

SN74LVC1G98-Q1 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74LVC1G98-Q1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1FEATURES
2• Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package
• Supports 5-V VCC Operation
• Inputs Accept Voltages to 5.5 V
• Supports Down Translation to VCC
• Max tpd of 6.3 ns at 3.3 V
• Low Power Consumption, 10-μA Max I CC
• ±24-mA Output Drive at 3.3 V
• I off Supports Live Insertion, Partial-Power-
Down Mode, and Back-Drive Protection
• Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II
• ESD Protection Exceeds JESD 22
– 2000-V Human-Body Model (A114-A)
– 200-V Machine Model (A115-A)
– 1000-V Charged-Device Model (C101)

DESCRIPTION
This configurable multiple-function gate is designed
for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G98 device features configurable
multiple functions. The output state is determined by eight patterns of 3-bit input. The user can choose the
logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR,
inverter, and noninverter. All inputs can be connected
to VCC or GND.
This device functions as an independent gate, but
because of Schmitt action, it may have different input
threshold levels for positive-going (VT+) and negative-
going (VT–) signals.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die
as the package.
This device is fully specified for partial-power-down
applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the
outputs, preventing damaging current backflow
through the device when it is powered down.




Số phần tương tự - SN74LVC1G98-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G98-Q1 TI1-SN74LVC1G98-Q1 Datasheet
339Kb / 13P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74LVC1G98-Q1 TI2-SN74LVC1G98-Q1 Datasheet
899Kb / 15P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
REVISED APRIL 2008
More results


Mô tả tương tự - SN74LVC1G98-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1GW97A RENESAS-HD74LV1GW97A Datasheet
102Kb / 9P
Configurable Multiple-Function Gate
HD74LV1GW98A RENESAS-HD74LV1GW98A Datasheet
102Kb / 9P
Configurable Multiple-Function Gate
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G98 TI-SN74LVC1G98_10 Datasheet
749Kb / 18P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G58 DIODES-74LVC1G58 Datasheet
288Kb / 13P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
DS35126 Rev. 1 - 2
74LVC1G57_1107 DIODES-74LVC1G57_1107 Datasheet
341Kb / 13P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
Rev 3
74LVC1G98 DIODES-74LVC1G98_11 Datasheet
351Kb / 14P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
Rev 3
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G97-Q1 TI1-SN74LVC1G97-Q1 Datasheet
351Kb / 13P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74LVC1G98-Q1 TI1-SN74LVC1G98-Q1 Datasheet
339Kb / 13P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74LVC1G57DRLR TI1-SN74LVC1G57DRLR Datasheet
1Mb / 24P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
logo
Diodes Incorporated
74AUP1G97 DIODES-74AUP1G97 Datasheet
621Kb / 17P
CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
Rev 1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com