công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S3-100RF bảng dữ liệu (PDF) - Bourns Electronic Solutions

S3-100RF Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions
tên linh kiện S3-100RF
tải về  S3-100RF tải về
kích thước tập tin   590.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện S & SL Series – Riedon™ Surface Mount Wirewound Resistors by Bourns

S3-100RF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S3-100RF Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện S3-100RF
tải về  S3-100RF Click to download

kích thước tập tin   590.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện S & SL Series – Riedon™ Surface Mount Wirewound Resistors by Bourns

S3-100RF bảng dữ liệu (HTML) - Bourns Electronic Solutions


S3-100RF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Formerly a Riedon™ product
Resistances from 0.005 to 50 kΩ
Resistance tolerances as low as ±0.05 %
Power rating: 0.5 to 4 watts
High temperature rating (+275 °C)
TCR as low as ±20 PPM/°C
Superior surge handling capability
Non-inductive windings are available (Type SN)
Flame resistant per UL 94V-0
RoHS compliant




Số phần tương tự - S3-100RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Riedon Powertron
S3-100RF1 RIEDON-S3-100RF1 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
More results


Mô tả tương tự - S3-100RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Riedon Powertron
SSL RIEDON-SSL_14 Datasheet
215Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S4-10RF1 RIEDON-S4-10RF1 Datasheet
198Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S1-0R039J8 RIEDON-S1-0R039J8 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S2-0R2F2 RIEDON-S2-0R2F2 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S2-680RF1 RIEDON-S2-680RF1 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S3-0R005J8 RIEDON-S3-0R005J8 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S3-100RF1 RIEDON-S3-100RF1 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S3-150RF1 RIEDON-S3-150RF1 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S4-0R015F1 RIEDON-S4-0R015F1 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
S5-100RJ2 RIEDON-S5-100RJ2 Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Wirewound Resistors
More results




Giới thiệu về Bourns Electronic Solutions


Bourns Electronic Solutions is a company that provides electronic components, modules, and solutions for a variety of industries, including automotive, telecommunications, industrial, medical, and consumer electronics.

The company offers a wide range of products such as resistors, potentiometers, sensors, circuit protection components, magnetic products, and more. Bourns' products are designed to help customers solve challenges related to power management, signal conditioning, and circuit protection.

Bourns was founded in 1947 and is headquartered in Riverside, California, USA. The company has manufacturing facilities, sales offices, and distribution centers located throughout the world.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com