công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CV385K14 bảng dữ liệu (PDF) - Bourns Electronic Solutions

CV385K14 Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions
tên linh kiện CV385K14
tải về  CV385K14 tải về
kích thước tập tin   1456.6 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện CV Series - Medium Voltage Disc Varistors

CV385K14 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CV385K14 Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CV385K14
tải về  CV385K14 Click to download

kích thước tập tin   1456.6 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện CV Series - Medium Voltage Disc Varistors

CV385K14 bảng dữ liệu (HTML) - Bourns Electronic Solutions


CV385K14 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Formerly a product
Five model sizes available - 5, 7, 10, 14 and 20 mm
Broad range of current and energy handling capabilities
50 to 680 Vrms AC voltage range; higher voltages available upon request (see the ZV Series for voltages below 50 V)
65 to 895 Vdc DC operating voltage range
Available in tape and reel packaging for automatic pick-and-place
RoHS compliant




Số phần tương tự - CV385K14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stackpole Electronics, ...
CV385K10 SEI-CV385K10 Datasheet
1Mb / 7P
Low and Medium Voltage Leaded Varistor
08/21/2019
More results


Mô tả tương tự - CV385K14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
CV4-4000 LEM-CV4-4000 Datasheet
48Kb / 2P
Voltage Transducer CV 4-4000
logo
Harris Corporation
V18ZA05 HARRIS-V18ZA05 Datasheet
423Kb / 12P
Radial Lead Metal-Oxide Varistors for Low to Medium Voltage Operation
logo
Littelfuse
V251CA60 LITTELFUSE-V251CA60 Datasheet
181Kb / 5P
High Energy Industrial Disc Varistors > CA Series
V321CA40PS LITTELFUSE-V321CA40PS Datasheet
252Kb / 5P
High Energy Industrial Disc Varistors > CA Series
logo
Vishay Siliconix
HY935 VISHAY-HY935 Datasheet
152Kb / 3P
Lower Voltage Disc Capacitors
14-May-02
logo
List of Unclassifed Man...
1665 ETC2-1665 Datasheet
530Kb / 1P
Constant voltage (CV) operation
logo
Thinking Electronic Ind...
TVR-V THINKING-TVR-V Datasheet
493Kb / 15P
Disc Type Varistor for Surge Protection (Medium Surge Series)
logo
Bourns Electronic Solut...
ZV2M0603300HT BOURNS-ZV2M0603300HT Datasheet
1Mb / 23P
Low Voltage, High Temperature Varistors
SV60K5 BOURNS-SV60K5 Datasheet
1Mb / 19P
Special Medium Voltage Varistors
logo
Stackpole Electronics, ...
ZVY SEI-ZVY Datasheet
507Kb / 6P
Low Voltage SMD Varistors
08/19/2019
More results




Giới thiệu về Bourns Electronic Solutions


Bourns Electronic Solutions is a company that provides electronic components, modules, and solutions for a variety of industries, including automotive, telecommunications, industrial, medical, and consumer electronics.

The company offers a wide range of products such as resistors, potentiometers, sensors, circuit protection components, magnetic products, and more. Bourns' products are designed to help customers solve challenges related to power management, signal conditioning, and circuit protection.

Bourns was founded in 1947 and is headquartered in Riverside, California, USA. The company has manufacturing facilities, sales offices, and distribution centers located throughout the world.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com