công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AUP1G57DBVR bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN74AUP1G57DBVR Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74AUP1G57DBVR
tải về  SN74AUP1G57DBVR tải về
kích thước tập tin   2019.82 Kbytes
Page   38 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74AUP1G57 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate

SN74AUP1G57DBVR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74AUP1G57DBVR Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AUP1G57DBVR
tải về  SN74AUP1G57DBVR Click to download

kích thước tập tin   2019.82 Kbytes
Page   38 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74AUP1G57 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate

SN74AUP1G57DBVR bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74AUP1G57DBVR Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Available in the Texas Instruments NanoStar™
Packages
• Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 μA Maximum)
• Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4.3 pF Typical at 3.3 V)
• Low Input Capacitance (Ci = 1.5 pF Typical)
• Low Noise – Overshoot and Undershoot
<10% of VCC
• Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
• Includes Schmitt-Trigger Inputs
• Wide Operating V CC Range of 0.8 V to 3.6 V
• Optimized for 3.3-V Operation
• 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal
Operation
• tpd = 5.3 ns Maximum at 3.3 V
• Suitable for Point-to-Point Applications
• Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II
• ESD Performance Tested Per JESD 22
– 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II)
– 1000-V Charged-Device Model (C101)

2 Applications
• Active Noise Cancellation (ANC)
• Barcode Scanners
• Blood Pressure Monitors
• CPAP Machines
• Cable Solutions
• E-Books
• Embedded PCs
• Field Transmitter: Temperature or Pressure
Sensors
• HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning
• Network-Attached Storage (NAS)
• Server Motherboard and PSU
• Software Defined Radio (SDR)
• TV: High-Definition (HDTV), LCD, and Digital
• Video Communications Systems

3 Description
The SN74AUP1G57 device features configurable
multiple functions. The output state is determined by
eight patterns of 3-bit input. The user can choose the
logic functions AND, OR, NAND, NOR, XNOR, inverter, and noninverter. All inputs can be connected
to VCC or GND.




Số phần tương tự - SN74AUP1G57DBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AUP1G57DBVR TI-SN74AUP1G57DBVR Datasheet
360Kb / 16P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74AUP1G57DBVR TI-SN74AUP1G57DBVR Datasheet
547Kb / 18P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74AUP1G57DBVR TI-SN74AUP1G57DBVR Datasheet
1Mb / 24P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74AUP1G57DBVR TI1-SN74AUP1G57DBVR Datasheet
1Mb / 32P
Low-Power Configurable Multiple-Function Gate
SN74AUP1G57DBVRE4 TI-SN74AUP1G57DBVRE4 Datasheet
360Kb / 16P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
More results


Mô tả tương tự - SN74AUP1G57DBVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AUP1G97 TI-SN74AUP1G97 Datasheet
380Kb / 18P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G58 NXP-74LVC1G58 Datasheet
100Kb / 18P
Low-power configurable multiple function gate
Rev. 03-27 August 2007
logo
Texas Instruments
SN74AUP1G98 TI-SN74AUP1G98_10 Datasheet
1Mb / 26P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
SN74AUP1G97 TI-SN74AUP1G97_10 Datasheet
1Mb / 26P
LOW-POWER CONFIGURABLE MULTIPLE-FUNCTION GATE
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G97 NXP-74AUP1G97_11 Datasheet
188Kb / 22P
Low-power configurable multiple function gate
Rev. 6-10 January 2011
74LVC1G97GS NXP-74LVC1G97GS Datasheet
145Kb / 20P
Low-power configurable multiple function gate
Rev. 3-7 December 2011
logo
Texas Instruments
SN74AUP1G57 TI1-SN74AUP1G57_15 Datasheet
1Mb / 32P
Low-Power Configurable Multiple-Function Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74AXP1G97 NEXPERIA-74AXP1G97 Datasheet
874Kb / 18P
Low-power configurable multiple function gate
74LVC1G57-Q100 NEXPERIA-74LVC1G57-Q100 Datasheet
837Kb / 16P
Low-power configurable multiple function gate
74LVC1G97 NEXPERIA-74LVC1G97 Datasheet
281Kb / 20P
Low-power configurable multiple function gate
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com