công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN65LVCP408PAPR.B bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN65LVCP408PAPR.B Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN65LVCP408PAPR.B
tải về  SN65LVCP408PAPR.B tải về
kích thước tập tin   2073.16 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH

SN65LVCP408PAPR.B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN65LVCP408PAPR.B Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN65LVCP408PAPR.B
tải về  SN65LVCP408PAPR.B Click to download

kích thước tập tin   2073.16 Kbytes
Page   30 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH

SN65LVCP408PAPR.B bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN65LVCP408PAPR.B Thông tin chi tiết sản phẩm

1FEATURES
23• Up to 4.25 Gbps Operation
• Non-Blocking Architecture Allows Each
Output to be Connected to Any Input
• 30 ps of Deterministic Jitter
• Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
• Selectable Receive Equalization
• Available Packaging 64 Pin QFP
• Propagation Delay Times: 500 ps Typical
• Inputs Electrically Compatible With
CML Signal Levels
• Operates From a Single 3.3-V Supply
• Ability to 3-STATE Outputs
• Integrated Termination Resistors
• I2C™ Control Interface

APPLICATIONS
• Clock Buffering/Clock MUXing
• Wireless Base Stations
• High-Speed Network Routing
• Telecom/Datacom
• XAUI 802.3ae Protocol Backplane Redundancy

DESCRIPTION
The SN65LVCP408 is a 8 × 8 non-blocking
crosspoint switch in a flow-through pin-out allowing
for ease in PCB layout. VML signaling is used to
achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 8:1
multiplexer to allow any input to be routed to any
output. Internal signal paths are fully differential to
achieve the high signaling speeds while maintaining
low signal skews. The SN65LVCP408 incorporates
100-Ω termination resistors for those applications
where board space is a premium. Built-in transmit
pre-emphasis and receive equalization for superior
signal integrity performance.
The SN65LVCP408 is characterized for operation
from –40°C to 85°C. (See operating free air condition requirements)




Số phần tương tự - SN65LVCP408PAPR.B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN65LVCP408PAPR TI-SN65LVCP408PAPR Datasheet
1Mb / 25P
Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
SN65LVCP408PAPR TI1-SN65LVCP408PAPR Datasheet
1Mb / 29P
Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
More results


Mô tả tương tự - SN65LVCP408PAPR.B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CLC018 NSC-CLC018 Datasheet
217Kb / 18P
8 x 8 Digital Crosspoint Switch, 1.4 Gbps
logo
Intersil Corporation
CD22M3493 INTERSIL-CD22M3493 Datasheet
37Kb / 6P
12 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
January 1997
CD22M3494 INTERSIL-CD22M3494 Datasheet
47Kb / 7P
16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
January 1997
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX456 MAXIM-MAX456 Datasheet
99Kb / 12P
8 x 8 Video Crosspoint Switch
Rev 2; 2/94
logo
National Semiconductor ...
CLC018 NSC-CLC018_06 Datasheet
663Kb / 17P
8 x 8 Digital Crosspoint Switch, 1.485 Gbps
logo
Texas Instruments
SN65LVCP408 TI-SN65LVCP408 Datasheet
1Mb / 25P
Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
logo
Intersil Corporation
CD22M3494MQZ96 INTERSIL-CD22M3494MQZ96 Datasheet
627Kb / 8P
16 x 8 x 1 BiMOS-E Crosspoint Switch
January 16, 2006
logo
Vitesse Semiconductor C...
VSC3308 VITESSE-VSC3308 Datasheet
906Kb / 2P
11.5 Gbps 8 x 8 Crosspoint Switch
logo
Texas Instruments
SN65LVCP408 TI1-SN65LVCP408_14 Datasheet
1Mb / 29P
Gigabit 8 x 8 CROSSPOINT SWITCH
logo
Analog Devices
ADV3228 AD-ADV3228 Datasheet
559Kb / 24P
750 MHz, 8 x 8 Analog Crosspoint Switch
REV. A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com