công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS65WV5128ECLL bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Silicon Solution, Inc

IS65WV5128ECLL Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc
tên linh kiện IS65WV5128ECLL
tải về  IS65WV5128ECLL tải về
kích thước tập tin   809.4 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM

IS65WV5128ECLL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IS65WV5128ECLL Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS65WV5128ECLL
tải về  IS65WV5128ECLL Click to download

kích thước tập tin   809.4 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM

IS65WV5128ECLL bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Silicon Solution, Inc


IS65WV5128ECLL Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
 High-speed access time: 35ns, 45ns, 55ns
 CMOS low power operation
– Operating Current: 22 mA (max) at 85°C
– CMOS Standby Current: 3.7uA (typ) at 25°C
 TTL compatible interface levels
 Single power supply
–1.65V-2.2V VDD (IS62/65WV5128EALL)
– 2.2V-3.6V VDD (IS62/65WV5128EBLL)
– 3.3V +/-5% VDD (IS62/65WV5128ECLL)
 Three state outputs
 Industrial and Automotive temperature support
 Lead-free available




Số phần tương tự - IS65WV5128ECLL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Silicon Solu...
IS65WV5128EHALL ISSI-IS65WV5128EHALL Datasheet
843Kb / 18P
512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
A1 02/24/2020
IS65WV5128EHBLL ISSI-IS65WV5128EHBLL Datasheet
843Kb / 18P
512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
A1 02/24/2020
IS65WV5128EHBLL-55B2LA3 ISSI-IS65WV5128EHBLL-55B2LA3 Datasheet
843Kb / 18P
512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
A1 02/24/2020
IS65WV5128EHBLL-55BLA3 ISSI-IS65WV5128EHBLL-55BLA3 Datasheet
843Kb / 18P
512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
A1 02/24/2020
IS65WV5128EHBLL-55CT2LA3 ISSI-IS65WV5128EHBLL-55CT2LA3 Datasheet
843Kb / 18P
512Kx8 LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER CMOS STATIC RAM
A1 02/24/2020
More results


Mô tả tương tự - IS65WV5128ECLL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
K6T4008C1B SAMSUNG-K6T4008C1B Datasheet
171Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM
K6T4008C1C SAMSUNG-K6T4008C1C Datasheet
169Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM
K6T4008V1C SAMSUNG-K6T4008V1C Datasheet
186Kb / 10P
512Kx8 bit Low Power and Low Voltage CMOS Static RAM
KM684000B SAMSUNG-KM684000B Datasheet
171Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM
KM684000C SAMSUNG-KM684000C Datasheet
169Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM
K6X4008C1F SAMSUNG-K6X4008C1F Datasheet
177Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power full CMOS Static RAM
K6X4008T1F SAMSUNG-K6X4008T1F Datasheet
174Kb / 9P
512Kx8 bit Low Power and Low Voltage CMOS Static RAM
logo
Integrated Circuit Solu...
IC62LV5128L ICSI-IC62LV5128L Datasheet
179Kb / 11P
512Kx8 bit Low Voltage and Ultra Low Power CMOS Static RAM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS66WV51216ALL ISSI-IS66WV51216ALL Datasheet
500Kb / 16P
8Mb LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER PSEUDO CMOS STATIC RAM
logo
List of Unclassifed Man...
IS66WV51216DBLL-55TLI ETC2-IS66WV51216DBLL-55TLI Datasheet
532Kb / 17P
8Mb LOW VOLTAGE, ULTRA LOW POWER PSEUDO CMOS STATIC RAM
More results




Giới thiệu về Integrated Silicon Solution, Inc


Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) is a fabless semiconductor company that designs and markets high-performance integrated circuits (ICs) for the automotive, industrial, medical, and communications markets. The company was founded in 1988 and is headquartered in Milpitas, California, USA.

ISSI's product portfolio includes static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), and analog and mixed-signal ICs. The company specializes in low-power, high-speed SRAMs, and is a leading supplier of DRAMs to the automotive market.

In 2015, ISSI was acquired by China's Uphill Investment Co., Ltd. and became a wholly-owned subsidiary of Uphill Investment.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com