công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDBL0240N100 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

FDBL0240N100 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện FDBL0240N100
tải về  FDBL0240N100 tải về
kích thước tập tin   527.71 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel PowerTrench® MOSFET 100 V, 210 A, 2.8 mΩ

FDBL0240N100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDBL0240N100 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện FDBL0240N100
tải về  FDBL0240N100 Click to download

kích thước tập tin   527.71 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel PowerTrench® MOSFET 100 V, 210 A, 2.8 mΩ

FDBL0240N100 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


FDBL0240N100 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Max RDS(on) = 2.8 mΩ at VGS = 10 V, ID = 80 A
Max Qg(tot) = 111 nC at VGS = 10 V, ID = 80 A
UIS Capability
RoHS Compliant

Applications
Industrial Motor Drive
Industrial Power Supply
Industrial Automation
Battery Operated tools
Battery Protection
Solar Inverters
UPS and Energy Inverters
Energy Storage
Load Switch




Số phần tương tự - FDBL0240N100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL0065N40 FAIRCHILD-FDBL0065N40 Datasheet
493Kb / 6P
N-Channel PowerTrench MOSFET
FDBL0090N40 FAIRCHILD-FDBL0090N40 Datasheet
486Kb / 6P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDBL0110N60 ONSEMI-FDBL0110N60 Datasheet
434Kb / 7P
N-Channel PowerTrench® MOSFET
January 2016 Rev.1.2
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL0120N40 FAIRCHILD-FDBL0120N40 Datasheet
496Kb / 6P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL0630N150 FAIRCHILD-FDBL0630N150 Datasheet
501Kb / 6P
N-Channel Power Trench짰 MOSFET
More results


Mô tả tương tự - FDBL0240N100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDWS86068-F085 ONSEMI-FDWS86068-F085 Datasheet
156Kb / 6P
N-Channel POWERTRENCH MOSFET 100 V, 80 A, 6.4 m
March, 2018 ??Rev. 2
FDD86369-F085 ONSEMI-FDD86369-F085 Datasheet
543Kb / 7P
Channel PowerTrench® MOSFET 80 V, 90 A, 7.9 mΩ
August-2017,Rev. 2
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
logo
Renesas Technology Corp
RJK1001DPP-A0 RENESAS-RJK1001DPP-A0 Datasheet
439Kb / 7P
N-Channel MOSFET 100 V, 80 A, 5.5 mΩ
2020.1.9
RJK1002DPN-A0 RENESAS-RJK1002DPN-A0 Datasheet
383Kb / 7P
N-Channel MOSFET 100 V, 70 A, 7.6 mΩ
2020.1.9
RJK1002DPP-A0 RENESAS-RJK1002DPP-A0 Datasheet
442Kb / 7P
N-Channel MOSFET 100 V, 70 A, 7.6 mΩ
2020.1.9
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9Y2R8-40H NEXPERIA-BUK9Y2R8-40H Datasheet
267Kb / 12P
N-channel 40 V, 2.8 mΩ logic level MOSFET in LFPAK56
31 May 2018
PH2625L NEXPERIA-PH2625L Datasheet
576Kb / 16P
N-channel 25 V 2.8 mΩ logic level MOSFET in LFPAK
Rev. 3 - 21 December 2011
PSMN2R6-40YS NEXPERIA-PSMN2R6-40YS Datasheet
733Kb / 13P
N-channel LFPAK 40 V 2.8 mΩ standard level MOSFET
Rev. 01 - 23 June 2009
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC7200 FAIRCHILD-FDMC7200 Datasheet
417Kb / 11P
Dual N-Channel PowerTrench® MOSFET 30 V, 12 mΩ and 23.5 mΩ
Rev.D1 June 2009
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com