công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS35ML04G084-TLE bảng dữ liệu (PDF) - Integrated Silicon Solution, Inc

IS35ML04G084-TLE Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc
tên linh kiện IS35ML04G084-TLE
tải về  IS35ML04G084-TLE tải về
kích thước tập tin   1499.71 Kbytes
Page   66 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE

IS35ML04G084-TLE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IS35ML04G084-TLE Datasheet PDF - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS35ML04G084-TLE
tải về  IS35ML04G084-TLE Click to download

kích thước tập tin   1499.71 Kbytes
Page   66 Pages
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE

IS35ML04G084-TLE bảng dữ liệu (HTML) - Integrated Silicon Solution, Inc


IS35ML04G084-TLE Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
 Flexible & Efficient Memory
Architecture
- Organization: 512Mb x8
- Memory Cell Array: (512M + 16M) x 8bit
- Data Register: (2K + 64) x 8bit
- Page Size: (2K + 64) Byte
- Block Erase: (128K + 4K) Byte
- Memory Cell: 1bit/Memory Cell
 Highest performance
- Read Performance
- Random Read: 25us (Max.)
- Serial Access: 25ns (Max.)
- Write Performance
- Program time: 300us - typical
- Block Erase time: 3ms – typical
 Low Power with Wide Temp. Ranges
- Single 3.3V (2.7V to 3.6V) Voltage
Supply
- 10 mA Active Read Current
- 8 μA Standby Current
- Temp Grades:
- Industrial: -40°C to +85°C
- Extended: -40°C to +105°C
- Automotive, A1: -40°C to +85°C
- Automotive, A2: -40°C to +105°C
 Reliable CMOS Floating Gate
Technology
- ECC Requirement: X8 - 4bit/512Byte
- Endurance: 100K Program/Erase cycles
- Data Retention: 10 years
 Efficient Read and Program modes
- Command/Address/Data Multiplexed I/O
Interface
- Command Register Operation
- Automatic Page 0 Read at Power-Up Option
- Boot from NAND support
- Automatic Memory Download
- NOP: 4 cycles
- Cache Program Operation for High
Performance Program
- Cache Read Operation
- Copy-Back Operation
- EDO mode
- Two-Plane Operation
- Bad-Block-Protect
 Advanced Security Protection
- Hardware Data Protection
- Program/Erase Lockout during Power
Transitions
 Industry Standard Pin-out & Packages
- T =48-pin TSOP 1




Số phần tương tự - IS35ML04G084-TLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Silicon Solu...
IS35ML04G081 ISSI-IS35ML04G081 Datasheet
1Mb / 67P
3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE
Rev. A4 11/27/2018
IS35ML04G081-TLA1 ISSI-IS35ML04G081-TLA1 Datasheet
1Mb / 67P
3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE
Rev. A4 11/27/2018
IS35ML04G081-TLA2 ISSI-IS35ML04G081-TLA2 Datasheet
1Mb / 67P
3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE
Rev. A4 11/27/2018
IS35ML04G081-TLE ISSI-IS35ML04G081-TLE Datasheet
1Mb / 67P
3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE
Rev. A4 11/27/2018
IS35ML04G081-TLI ISSI-IS35ML04G081-TLI Datasheet
1Mb / 67P
3.3V X8 NAND FLASH MEMORY STANDARD NAND INTERFACE
Rev. A4 11/27/2018
More results


Mô tả tương tự - IS35ML04G084-TLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
ML54051 OKI-ML54051 Datasheet
283Kb / 37P
NAND Flash Memory Controller
ML54053 OKI-ML54053 Datasheet
222Kb / 26P
NAND Flash Memory Controller
logo
Micron Technology
MT29F2G16AADWPDTR MICRON-MT29F2G16AADWPDTR Datasheet
808Kb / 88P
2Gb x8, x16: NAND Flash Memory
MT29F8G08DAAWCA MICRON-MT29F8G08DAAWCA Datasheet
2Mb / 81P
4Gb, 8Gb, and 16Gb x8 NAND Flash Memory
MT29F8G08ADADAH4D MICRON-MT29F8G08ADADAH4D Datasheet
1Mb / 132P
4Gb, 8Gb, 16Gb: x8, x16 NAND Flash Memory Features
logo
Winbond
W29N02GVSIAA WINBOND-W29N02GVSIAA Datasheet
2Mb / 79P
W29N02GV 2G-BIT 3.3V NAND FLASH MEMORY
logo
Elite Semiconductor Mem...
F50L4G41XB ESMT-F50L4G41XB Datasheet
1Mb / 51P
3.3V 4 Gbit SPI-NAND Flash Memory
F50L2G41XA ESMT-F50L2G41XA Datasheet
1Mb / 49P
3.3V 2 Gbit SPI-NAND Flash Memory
F50L1G41LB ESMT-F50L1G41LB Datasheet
1Mb / 49P
3.3V 1 Gbit SPI-NAND Flash Memory
logo
Winbond
W29N01HV WINBOND-W29N01HV Datasheet
1Mb / 54P
1G-BIT 3.3V NAND FLASH MEMORY
Revision C
More results




Giới thiệu về Integrated Silicon Solution, Inc


Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) is a fabless semiconductor company that designs and markets high-performance integrated circuits (ICs) for the automotive, industrial, medical, and communications markets. The company was founded in 1988 and is headquartered in Milpitas, California, USA.

ISSI's product portfolio includes static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), and analog and mixed-signal ICs. The company specializes in low-power, high-speed SRAMs, and is a leading supplier of DRAMs to the automotive market.

In 2015, ISSI was acquired by China's Uphill Investment Co., Ltd. and became a wholly-owned subsidiary of Uphill Investment.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com