công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-13A1 bảng dữ liệu (PDF) - ABLIC Inc.

S-13A1 Datasheet PDF - ABLIC Inc.
tên linh kiện S-13A1
tải về  S-13A1 tải về
kích thước tập tin   971.76 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  ABLIC [ABLIC Inc.]
Trang chủ  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR

S-13A1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S-13A1 Datasheet PDF - ABLIC Inc.

tên linh kiện S-13A1
tải về  S-13A1 Click to download

kích thước tập tin   971.76 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  ABLIC [ABLIC Inc.]
Trang chủ  https://www.ablic.com
Logo ABLIC - ABLIC Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR

S-13A1 bảng dữ liệu (HTML) - ABLIC Inc.


S-13A1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Output voltage (internally set): 1.0 V to 3.5 V, selectable in 0.05 V step
• Output voltage (externally set): 1.05 V to 5.0 V, settable via external resistor
• Input voltage: 1.5 V to 5.5 V
• Output voltage accuracy: ±1.0% (internally set, 1.0 V to 1.45 V output product: ±15 mV)
• Dropout voltage: 70 mV typ. (3.0 V output product, IOUT = 300 mA)
• Current consumption: During operation: 60 μA typ., 90 μA max.
During power-off: 0.1 μA typ., 1.0 μA max.
• Output current: Possible to output 1000 mA (VIN ≥ VOUT(S) + 1.0 V)*1
• Input and output capacitors: A ceramic capacitor of 2.2 μF or more can be used.
• Ripple rejection: 70 dB typ. (f = 1.0 kHz)
• Built-in overcurrent protection circuit: Limits overcurrent of output transistor.
• Built-in thermal shutdown circuit: Prevents damage caused by heat.
• Built-in inrush current limit circuit: Limits excessive inrush current generated at power-on or at the time when
the ON / OFF pin is set to ON.
For types in which output voltage is internally set, the inrush current limit time
can be changed via an external capacitor (CSS).
Inrush current limit time 0.7 ms typ.
(Types in which output voltage is internally set, CSS = 1.0 nF)
Inrush current limit time 0.4 ms typ.
(Types in which output voltage is internally set, SSC pin = open)
Inrush current limit time 0.4 ms typ.
(Types in which output voltage is externally set)
• Built-in ON / OFF circuit: Ensures long battery life.
Discharge shunt function "available" / "unavailable" is selectable.
Pull-down function "available" / "unavailable" is selectable.
• Operation temperature range: Ta = −40°C to +85°C
• Lead-free (Sn 100%), halogen-free




Số phần tương tự - S-13A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-13A1 SII-S-13A1 Datasheet
3Mb / 74P
HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-13A1 ABLIC-S-13A1 Datasheet
1Mb / 74P
5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.2_00
logo
Seiko Instruments Inc
S-13A1A00-E6T1U3 SII-S-13A1A00-E6T1U3 Datasheet
3Mb / 74P
HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-13A1A00-E6T1U3 ABLIC-S-13A1A00-E6T1U3 Datasheet
1Mb / 74P
5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.2_00
logo
Seiko Instruments Inc
S-13A1A00-E8T1U3 SII-S-13A1A00-E8T1U3 Datasheet
3Mb / 74P
HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results


Mô tả tương tự - S-13A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABLIC Inc.
S-13A1 ABLIC-S-13A1 Datasheet
1Mb / 74P
5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.2_00
S-1135 ABLIC-S-1135 Datasheet
558Kb / 48P
5.5 V INPUT, 300 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.3_00
S-1312 ABLIC-S-1312 Datasheet
540Kb / 47P
5.5 V INPUT, 150 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.5_00
S-1312XXXH ABLIC-S-1312XXXH Datasheet
1Mb / 39P
105°C OPERATION, 5.5 V INPUT, 150 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.1.2_00
S-1313 ABLIC-S-1313 Datasheet
825Kb / 56P
5.5 V INPUT, 200 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.2_00
S-1313XXXH ABLIC-S-1313XXXH Datasheet
889Kb / 49P
105°C OPERATION, 5.5 V INPUT, 200 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.1.2_00
S-1315 ABLIC-S-1315 Datasheet
662Kb / 43P
5.5 V INPUT, 200 mA, OUTPUT CAPACITOR-LESS VOLTAGE REGULATOR
Rev.1.4_00
S-1324 ABLIC-S-1324 Datasheet
870Kb / 46P
5.5 V INPUT, 200 mA, LOW NOISE VOLTAGE REGULATOR
Rev.1.0_01
S-1333 ABLIC-S-1333 Datasheet
676Kb / 47P
5.5 V INPUT, 300 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.2.4_00
S-19251 ABLIC-S-19251 Datasheet
908Kb / 41P
AUTOMOTIVE, 105째C OPERATION, 5.5 V INPUT, 150 mA VOLTAGE REGULATOR
Rev.1.1_01
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com