công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1633241 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1633241 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1633241
tải về  1633241 tải về
kích thước tập tin   213.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ES-C4F-S-CO1 6-16 - Connector

1633241 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1633241 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1633241
tải về  1633241 Click to download

kích thước tập tin   213.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ES-C4F-S-CO1 6-16 - Connector

1633241 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1633241 Thông tin chi tiết sản phẩm

Connector, Range of articles: BPP, color: red/black, number of positions: 1, min. conductor
cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated
current: 38 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable
diameter: 10 mm




Số phần tương tự - 1633241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
163324 FESTO-163324 Datasheet
96Kb / 2P
ISO cylinder
logo
Weidmuller
1633240000 WEIDMULLER-1633240000 Datasheet
1Mb / 52P
SAK-series
logo
PHOENIX CONTACT
1633242 PHOENIX-1633242 Datasheet
215Kb / 6P
ES-C4M-S-CO2 6-16 - Connector
More results


Mô tả tương tự - 1633241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1020776 PHOENIX-1020776 Datasheet
65Kb / 2P
Connector - PV-C4F-S 2,5-6
1790784 PHOENIX-1790784 Datasheet
68Kb / 3P
Connector - PV-CF-S 6-16 ()
1790797 PHOENIX-1790797 Datasheet
69Kb / 3P
Connector - PV-CM-S 6-16 (-)
1284632 PHOENIX-1284632 Datasheet
257Kb / 10P
Connector - PV-C4M-S 6-16 (-)
1284634 PHOENIX-1284634 Datasheet
253Kb / 9P
Connector - PV-C4F-S 6-16 ()
1231071 PHOENIX-1231071 Datasheet
254Kb / 9P
ES-FT-C4M-CO1 - Device connector front mounting
1231074 PHOENIX-1231074 Datasheet
233Kb / 8P
ES-C1F-C-CO1 - Connector
1231076 PHOENIX-1231076 Datasheet
242Kb / 9P
ES-C4F-S-CO1 - Connector
1231072 PHOENIX-1231072 Datasheet
251Kb / 9P
ES-FT-C4F-CO2 - Device connector front mounting
1231075 PHOENIX-1231075 Datasheet
244Kb / 9P
ES-C4M-S-CO2 - Connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com