công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAM02CR51E103BH bảng dữ liệu (PDF) - Kyocera Kinseki Corpotation

KAM02CR51E103BH Datasheet PDF - Kyocera Kinseki Corpotation
tên linh kiện KAM02CR51E103BH
tải về  KAM02CR51E103BH tải về
kích thước tập tin   430.12 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  KSS [Kyocera Kinseki Corpotation]
Trang chủ  http://www.kinseki.co.jp/eng
Logo KSS - Kyocera Kinseki Corpotation
Giải thích chi tiết về linh kiện 0201 6.3 V X7T 1uF ±10%

KAM02CR51E103BH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KAM02CR51E103BH Datasheet PDF - Kyocera Kinseki Corpotation

tên linh kiện KAM02CR51E103BH
tải về  KAM02CR51E103BH Click to download

kích thước tập tin   430.12 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  KSS [Kyocera Kinseki Corpotation]
Trang chủ  http://www.kinseki.co.jp/eng
Logo KSS - Kyocera Kinseki Corpotation
Giải thích chi tiết về linh kiện 0201 6.3 V X7T 1uF ±10%

KAM02CR51E103BH bảng dữ liệu (HTML) - Kyocera Kinseki Corpotation




Số phần tương tự - KAM02CR51E103BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
KAM02CR51E103BH KSS-KAM02CR51E103BH Datasheet
430Kb / 3P
0402 6.3 V X7T 4.7uF ±10%
07.02.2023.
More results


Mô tả tương tự - KAM02CR51E103BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vicor Corporation
02573 VICOR-02573 Datasheet
55Kb / 1P
CAP, FLM, AXIAL, 1uF, -10%/250V
logo
HolyStone International
HCC HOLYSTONECAPS-HCC Datasheet
213Kb / 2P
High Capacitance MLCC - 1uF and above
logo
Kemet Corporation
C1206C106K9PACTU KEMET-C1206C106K9PACTU Datasheet
71Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 10 uF, 10%, 6.3 V, 1206, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
C0201C100K8GACTU KEMET-C0201C100K8GACTU Datasheet
70Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 10 pF, 10%, 10 V, 0201, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
C0201C101K8GACTU KEMET-C0201C101K8GACTU Datasheet
70Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 100 pF, 10%, 10 V, 0201, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
C0201C104K9PACTU KEMET-C0201C104K9PACTU Datasheet
71Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 0.1 uF, 10%, 6.3 V, 0201, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
C0201C103K8PACTU KEMET-C0201C103K8PACTU Datasheet
72Kb / 1P
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.01 uF, 10%, 10 V, 0201, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
C0201C103K9PACTU KEMET-C0201C103K9PACTU Datasheet
59Kb / 1P
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.01 uF, 10%, 6.3 V, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 0201
C0201C104M9PACTU KEMET-C0201C104M9PACTU Datasheet
59Kb / 1P
SMD Comm X5R, Ceramic, 0.1 uF, 20%, 6.3 V, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II, 0201
logo
Samsung semiconductor
CL21B105KAFNNNE SAMSUNG-CL21B105KAFNNNE Datasheet
282Kb / 3P
CAP, 1uF, 25V, 짹10%, X7R, 0805
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com