công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 bảng dữ liệu (PDF) - RAMXEED LIMITED

MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 Datasheet PDF - RAMXEED LIMITED
tên linh kiện MB85RS2MTAPNF-G-BDE1
tải về  MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 tải về
kích thước tập tin   2466.68 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 M (256 K X 8) Bit SPI

MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 Datasheet PDF - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB85RS2MTAPNF-G-BDE1
tải về  MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 Click to download

kích thước tập tin   2466.68 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 M (256 K X 8) Bit SPI

MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 bảng dữ liệu (HTML) - RAMXEED LIMITED


MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
MB85RS2MTA is a FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory) chip in a configuration of 262,144
words  8 bits, using the ferroelectric process and silicon gate CMOS process technologies for forming the
nonvolatile memory cells.
MB85RS2MTA adopts the Serial Peripheral Interface (SPI).
The MB85RS2MTA is able to retain data without using a back-up battery, as is needed for SRAM.
The memory cells used in the MB85RS2MTA can be used for 1013 read/write operations, which is a significant
improvement over the number of read and write operations supported by Flash memory and E2PROM.
MB85RS2MTA does not take long time to write data like Flash memories or E2PROM, and MB85RS2MTA
takes no wait time.
FEATURES
Bit configuration : 262,144 words  8 bits
Serial Peripheral Interface : SPI (Serial Peripheral Interface)
Correspondent to SPI mode 0 (0, 0) and mode 3 (1, 1)
Operating frequency : 40MHz (Max)
High endurance : 1014 times
Data retention : 10 years (+85 C), 95 years(+55 C)
Operating power supply voltage : 1.7 V to 3.6 V
Low power consumption : Operating power supply current 2.3mA (Max@40 MHz)
Standby current 50 A (Max)
Sleep current 10 A (Max)
Operation ambient temperature range : -40 C to +85 C
Package : 8-pin plastic SOP
RoHS compliant




Số phần tương tự - MB85RS2MTAPNF-G-BDE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB85RS2MT FUJITSU-MB85RS2MT Datasheet
458Kb / 28P
2M (256 K 횞 8) ?볝긿?늆PI
logo
RAMXEED LIMITED
MB85RS2MT RAMXEED-MB85RS2MT Datasheet
1Mb / 28P
2 M (256 K × 8) Bit SPI
2013.3
logo
fujitsu semiconductor
MB85RS2MTPF-G FUJITSU-MB85RS2MTPF-G Datasheet
297Kb / 26P
2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS2MTPF-G-JNE2 FUJITSU-MB85RS2MTPF-G-JNE2 Datasheet
297Kb / 26P
2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
logo
RAMXEED LIMITED
MB85RS2MTPF-G-JNE2 RAMXEED-MB85RS2MTPF-G-JNE2 Datasheet
1Mb / 28P
2 M (256 K × 8) Bit SPI
2013.3
More results


Mô tả tương tự - MB85RS2MTAPNF-G-BDE1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM27C020 AMD-AM27C020 Datasheet
172Kb / 12P
2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM
logo
fujitsu semiconductor
MB85R2001 FUJITSU-MB85R2001 Datasheet
286Kb / 13P
Memory FRAM CMOS 2 M Bit (256 K 횞 8)
MB85R2001 FUJITSU-MB85R2001_08 Datasheet
314Kb / 16P
Memory FRAM CMOS 2 M Bit (256 K 횞 8)
MB85R2001 FUJITSU-MB85R2001_09 Datasheet
113Kb / 16P
Memory FRAM CMOS 2 M Bit (256 K 횞 8)
MB85RS256A FUJITSU-MB85RS256A Datasheet
224Kb / 20P
Memory FRAM 256 K (32 K x 8) Bit SPI
logo
Cypress Semiconductor
CY14B256Q1 CYPRESS-CY14B256Q1_13 Datasheet
1Mb / 29P
256-Kbit (32 K x 8) Serial (SPI) nvSRAM
logo
fujitsu semiconductor
MB85RS2MTPF-G FUJITSU-MB85RS2MTPF-G Datasheet
297Kb / 26P
2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS2MTPH-G FUJITSU-MB85RS2MTPH-G Datasheet
297Kb / 26P
2 M (256 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS16NPNF-G FUJITSU-MB85RS16NPNF-G Datasheet
375Kb / 28P
16 K (2 K 횞 8) Bit SPI
MB85RS256BPNF-G FUJITSU-MB85RS256BPNF-G Datasheet
314Kb / 28P
256 K (32 K 횞 8) Bit SPI
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com