công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54ABT16244 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN54ABT16244 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN54ABT16244
tải về  SN54ABT16244 tải về
kích thước tập tin   497.61 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SN54ABT16244 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN54ABT16244 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN54ABT16244
tải về  SN54ABT16244 Click to download

kích thước tập tin   497.61 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

SN54ABT16244 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN54ABT16244 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
· Members of the Texas Instruments
Widebus™ Family
· State-of-the-Art EPIC-IIB™ BiCMOS Design
Significantly Reduces Power Dissipation
· Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per
JESD 70
· Typical VOLP (Output Ground Bounce) <1 V
at VCC = 5 V, TA = 25°C
· Distributed VCC and GND Pin Configuration
Minimizes High-Speed Switching Noise
· Flow-Through Architecture Optimizes PCB
Layout
· High-Drive Outputs (–32-mA IOH, 64-mA IOL)
· Package Options Include Plastic 300-mil
Shrink Small-Outline (DL), Thin Shrink
Small-Outline (DGG), and Thin Very
Small-Outline (DGV) Packages and 380-mil
Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Package
Using 25-mil Center-to-Center Spacings

DESCRIPTION
The SN54ABT16244 and SN74ABT16244A are 16-bit
buffers and line drivers designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state
memory address drivers, clock drivers, and
bus-oriented receivers and transmitters. These
devices can be used as four 4-bit buffers, two 8-bit
buffers, or one 16-bit buffer. These devices provide
true outputs and symmetrical OE (active-low
output-enable) inputs.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup
resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
The SN54ABT16244 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.
The SN74ABT16244A is characterized for operation from –40°C to 85°C.




Số phần tương tự - SN54ABT16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT16244 TI-SN54ABT16244 Datasheet
188Kb / 12P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16244 TI2-SN54ABT16244 Datasheet
497Kb / 19P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED AUGUST 2005
SN54ABT16244WD TI-SN54ABT16244WD Datasheet
188Kb / 12P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Mô tả tương tự - SN54ABT16244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54AHC16244 TI-SN54AHC16244 Datasheet
219Kb / 12P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16540 TI-SN54AHC16540 Datasheet
116Kb / 7P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16541 TI-SN54AHC16541 Datasheet
116Kb / 7P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16541 TI-SN54AHCT16541 Datasheet
97Kb / 6P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ACT16241 TI-74ACT16241 Datasheet
106Kb / 6P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16240A TI-SN54ABT16240A_07 Datasheet
364Kb / 15P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16541 TI-SN54AHCT16541_07 Datasheet
332Kb / 12P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH16244 RENESAS-HD74ALVCH16244_15 Datasheet
151Kb / 11P
16-bit Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16540 TI1-SN54ABT16540_09 Datasheet
306Kb / 9P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH16244 TI1-SN54ABTH16244_14 Datasheet
537Kb / 14P
16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com