công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

60501064GSNO bảng dữ liệu (PDF) - Elma Electronic Ltd

60501064GSNO Datasheet PDF - Elma Electronic Ltd
tên linh kiện 60501064GSNO
tải về  60501064GSNO tải về
kích thước tập tin   911.27 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ELMA [Elma Electronic Ltd]
Trang chủ  https://www.elma.com/en
Logo ELMA - Elma Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 6U CompactPCI® Storage

60501064GSNO Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
60501064GSNO Datasheet PDF - Elma Electronic Ltd

tên linh kiện 60501064GSNO
tải về  60501064GSNO Click to download

kích thước tập tin   911.27 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ELMA [Elma Electronic Ltd]
Trang chủ  https://www.elma.com/en
Logo ELMA - Elma Electronic Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 6U CompactPCI® Storage

60501064GSNO bảng dữ liệu (HTML) - Elma Electronic Ltd


60501064GSNO Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Two available configurations:
o Three 2.5in drives in a single 6U slot
o One single 2.5in drive plus DVD
• Rotating or solid-state SATA drives
o Solid-state flash drives with SLC or MLC flash technology
• More than 1.8TB of SSD (solid-state drive) storage in a single blade*
• More than 3TB of rotating storage in a single blade*
• Front panel SATA ports or rear SATA ports via RTM or breakout board (BOB)
• Up to 300MB/sec individual drive data rates (configuration dependent)
• Multi-slot expansion capability for multi-terabyte array options
• Suited for high shock and vibration applications*
• Extended temperature versions -40° C to +85° C*




Số phần tương tự - 60501064GSNO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
6050109 SICK-6050109 Datasheet
362Kb / 6P
INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS
More results


Mô tả tương tự - 60501064GSNO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&D Technologies
CPCI420DC CANDD-CPCI420DC Datasheet
360Kb / 4P
420 Watt, 6U x 8HP, CompactPCI
logo
Advantech Co., Ltd.
MIC-3392L ADVANTECH-MIC-3392L Datasheet
262Kb / 2P
6U CompactPCI Intel짰 Celeron짰 M Processor Blade
logo
List of Unclassifed Man...
CPCI-9116 ETC2-CPCI-9116 Datasheet
213Kb / 1P
3U/6U Eurocard form factor, CompactPCI compliant
logo
Adlink Technology Inc.
CPCI-6S10 ADLINK-CPCI-6S10 Datasheet
261Kb / 2P
6U CompactPCI 10 Gigabit Ethernet Switch Blade
logo
Advantech Co., Ltd.
MIC-3397 ADVANTECH-MIC-3397 Datasheet
351Kb / 2P
6U CompactPCI Quad Core Intel® Xeon® Processor Blade
10-Mar-2020
MIC-3398 ADVANTECH-MIC-3398 Datasheet
628Kb / 2P
6U CompactPCI Intel® Atom™ Processor Blade
21-Jun-2017
RIO-3315 ADVANTECH-RIO-3315 Datasheet
460Kb / 1P
6U CompactPCI® Rear Transition Board for MIC-3395
19-Oct-2017
RIO-3316 ADVANTECH-RIO-3316 Datasheet
513Kb / 1P
6U CompactPCI® Rear Transition Board for MIC-3396
26-Feb-2019
RIO-3317 ADVANTECH-RIO-3317 Datasheet
497Kb / 1P
6U CompactPCI® Rear Transition Board for MIC-3397
24-Dec-2015
RIO-3396MIL ADVANTECH-RIO-3396MIL Datasheet
692Kb / 1P
6U CompactPCI® Rear Transition Board for MIC-3396MIL
9-Apr-2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com