công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY100EL15LZCTR bảng dữ liệu (PDF) - Micrel Semiconductor

SY100EL15LZCTR Datasheet PDF - Micrel Semiconductor
tên linh kiện SY100EL15LZCTR
tải về  SY100EL15LZCTR tải về
kích thước tập tin   65.18 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V 1:4 CLOCK

SY100EL15LZCTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SY100EL15LZCTR Datasheet PDF - Micrel Semiconductor

tên linh kiện SY100EL15LZCTR
tải về  SY100EL15LZCTR Click to download

kích thước tập tin   65.18 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V 1:4 CLOCK

SY100EL15LZCTR bảng dữ liệu (HTML) - Micrel Semiconductor


SY100EL15LZCTR Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
3.3V power supply
50ps output-to-output skew
Low power
Synchronous enable/disable
Multiplexed clock input
75KΩ internal input pull-down resistors
ESD protection of 2000V
Available in 16-pin SOIC package

DESCRIPTION
The SY100EL15L is a low skew 1:4 clock distribution
IC designed explicitly for low skew clock distribution
applications. The device can be driven by either a
differential or single-ended ECL or, if positive power
supplies are used, PECL input signal. If a single-ended
input is to be used the VBB output should be connected
to the CLK input and bypassed to ground via a 0.01μF
capacitor. The VBB output is designed to act as the
switching reference for the input of the EL15 under singleended
input conditions. As a result, this pin can only
source/sink up to 0.5mA of current.
The EL15 features a multiplexed clock input to allow
for the distribution of a lower speed scan or test clock
along with the high speed system clock. When LOW (or
left open and pulled LOW by the input pull-down resistor)
the SEL pin will select the differential clock input.
The common enable (EN) is synchronous so that the
outputs will only be enabled/disabled when they are
already in the LOW state. This avoids any chance of
generating a runt clock pulse when the device is enabled/
disabled as can happen with an asynchronous control.
The internal flip flop is clocked on the falling edge of the
input clock, therefore all associated specification limits
are referenced to the negative edge of the clock input.
When both differential inputs are left open, CLK input
will pull down to VEE and CLK input will bias around
VCC/2.




Số phần tương tự - SY100EL15LZCTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL15LZCTR MICREL-SY100EL15LZCTR Datasheet
53Kb / 4P
3.3V 1:4 CLOCK DISTRIBUTION
SY100EL15LZCTR MICREL-SY100EL15LZCTR Datasheet
53Kb / 4P
3.3V 1:4 CLOCK DISTRIBUTION
SY100EL15LZCTR MICREL-SY100EL15LZCTR Datasheet
60Kb / 5P
3.3V 1:4 CLOCK DISTRIBUTION
More results


Mô tả tương tự - SY100EL15LZCTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL15L MICREL-SY100EL15L Datasheet
53Kb / 4P
3.3V 1:4 CLOCK DISTRIBUTION
logo
ON Semiconductor
NB3N2304NZ ONSEMI-NB3N2304NZ Datasheet
117Kb / 7P
3.3V 1:4 Clock Fanout Buffer
September, 2006 ??Rev. 0
NB4L339 ONSEMI-NB4L339 Datasheet
117Kb / 7P
3.3V 1:4 Clock Fanout Buffer
September, 2006 ??Rev. 0
NB3N2304NZ ONSEMI-NB3N2304NZ_07 Datasheet
143Kb / 7P
3.3V 1:4 Clock Fanout Buffer
January, 2007 ??Rev. 1
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G553A POTATO-PO74G553A Datasheet
538Kb / 6P
3.3V 1:4 CMOS Clock Buffered Driver
PO74G38074A POTATO-PO74G38074A Datasheet
478Kb / 5P
3.3V 1:4 CMOS Clock Driver
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT38074 IDT-IDT74FCT38074_09 Datasheet
58Kb / 5P
3.3V CMOS 1-TO-4 CLOCK DRIVER
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL15L MICREL-SY100EL15L_06 Datasheet
60Kb / 5P
3.3V 1:4 CLOCK DISTRIBUTION
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8181A AKM-AK8181A Datasheet
253Kb / 8P
3.3V LVPECL 1:4 Clock Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
NB3N2304NZ ONSEMI-NB3N2304NZ_09 Datasheet
144Kb / 7P
3.3V 1:4 Clock Fanout Buffer
October, 2009 ??Rev. 6
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com