công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2KK5013 bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

2KK5013 Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện 2KK5013
tải về  2KK5013 tải về
kích thước tập tin   696.33 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện N Channel MOSFET

2KK5013 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2KK5013 Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện 2KK5013
tải về  2KK5013 Click to download

kích thước tập tin   696.33 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện N Channel MOSFET

2KK5013 bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro


2KK5013 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• VDS (V) = 60V
• ID = 3.7A (VGS = 10V)
• RDS(ON) < 100mΩ (VGS = 10V)
• RDS(ON) < 120mΩ (VGS = 4.5V)

Description
N Channel MOSFET, 3.7A, 60V, SOT23-3




Số phần tương tự - 2KK5013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2KK5012 KEXIN-2KK5012 Datasheet
284Kb / 5P
N-Channel MOSFET
2KK5014 KEXIN-2KK5014 Datasheet
235Kb / 5P
N-Channel Enhancement MOSFET
2KK5016 KEXIN-2KK5016 Datasheet
503Kb / 4P
N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - 2KK5013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com