công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5900SD-1.8/NOPB.A bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

LP5900SD-1.8/NOPB.A Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện LP5900SD-1.8/NOPB.A
tải về  LP5900SD-1.8/NOPB.A tải về
kích thước tập tin   1169.29 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor

LP5900SD-1.8/NOPB.A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LP5900SD-1.8/NOPB.A Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện LP5900SD-1.8/NOPB.A
tải về  LP5900SD-1.8/NOPB.A Click to download

kích thước tập tin   1169.29 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor

LP5900SD-1.8/NOPB.A bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


LP5900SD-1.8/NOPB.A Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
1• Input Voltage Range, 2.5 V to 5.5 V
• Output Voltage Range, 1.5 V to 4.5 V
• Stable with 0.47-μF Ceramic Input and Output
Capacitors
• No Noise Bypass Capacitor Required
• Logic Controlled Enable
• Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
• −40°C to 125°C Junction Temperature Range for
Operation
• Output Current, 150 mA
• Low Output Voltage Noise, 6.5 μVRMS
• PSRR, 75 dB at 1 kHz
• Output Voltage Tolerance, ±2%
• Virturally Zero IQ (Disabled), < 1 μA
• Very Low IQ (Enabled), 25 μA
• Start-up Time, 150 μs
• Low Dropout, 80 mV Typ.

2 Applications
• Cellular Phones
• PDA Handsets
• Wireless LAN Devices

3 Description
The LP5900 is an LDO capable of supplying 150-mA
output current. Designed to meet the requirements of
RF and analog circuits, the LP5900 device provides
low noise, high PSRR, low quiescent current, and low
line transient response figures. Using new innovative
design techniques the LP5900 offers class-leading
device noise performance without a noise bypass
capacitor.
The device is designed to work with 0.47-μF input
and output ceramic capacitors (no bypass capacitor
required).
The device is available in a DSBGA (YZR) package
and a WSON package; the device is also available in
an extremely thin DSBGA (YPF) package. For all
voltage and package options available today, see the
Package Option Addendum (POA) at the end of this
data sheet. For any other fixed output voltages from
1.5 V to 4.5 V in 25-mV steps and all other package
options, contact your local TI Sales office.




Số phần tương tự - LP5900SD-1.8/NOPB.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LP5900SD-1.8/NOPB TI1-LP5900SD-1.8/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
LP5900 Ultra Low Noise, 150 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
LP5900SD-1.8/NOPB TI1-LP5900SD-1.8/NOPB Datasheet
1Mb / 30P
LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
More results


Mô tả tương tự - LP5900SD-1.8/NOPB.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LP5900 NSC-LP5900 Datasheet
645Kb / 10P
Ultra Low Noise, 100 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
logo
Texas Instruments
LP5900SD-3.3_NOPB TI1-LP5900SD-3.3_NOPB Datasheet
1Mb / 25P
LP5900 Ultra Low Noise, 150 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
LP5900SD-3.0 TI1-LP5900SD-3.0 Datasheet
1Mb / 25P
LP5900 Ultra Low Noise, 150 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
LP5900TLX-2.8 TI1-LP5900TLX-2.8 Datasheet
1Mb / 25P
LP5900 Ultra Low Noise, 150 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor
LP5900 TI-LP5900_15 Datasheet
1Mb / 30P
LP5900 Ultra Low-Noise, 150-mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
LP5904 TI-LP5904_15 Datasheet
1Mb / 23P
Ultra Low Noise, 200 mA Linear Regulator for RF/Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
LP5900 TI1-LP5900 Datasheet
1Mb / 30P
LP5900 150-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
LP5910 TI1-LP5910 Datasheet
1Mb / 29P
LP5910 300-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits - Requires No Bypass Capacitor
LP5912 TI1-LP5912 Datasheet
2Mb / 33P
LP5912 500-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits ??Requires No Bypass Capacitor
LP5912-Q1 TI1-LP5912-Q1 Datasheet
2Mb / 33P
LP5912-Q1 500-mA Ultra-Low-Noise LDO for RF and Analog Circuits ??Requires No Bypass Capacitor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com