công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NCR420Z bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

NCR420Z Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện NCR420Z
tải về  NCR420Z tải về
kích thước tập tin   424.89 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 150 mA LED driver in SOT223

NCR420Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NCR420Z Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NCR420Z
tải về  NCR420Z Click to download

kích thước tập tin   424.89 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 150 mA LED driver in SOT223

NCR420Z bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


NCR420Z Thông tin chi tiết sản phẩm

1. Product profile
1.1. General description
LED driver consisting of resistor-equipped NPN transistor with two diodes on one chip in a medium
power SOT223 (SC73) plastic package.

1.2. Features and benefits
• Stabilized output current of 10 mA without external resistor
• Stabilized output current adjustable up to 150 mA when an external resistor is used
• High current accuracy at supply voltage variation
• Low voltage overhead of 1.4 V
• Reduces component count and board space
• High power dissipation of 1250 mW
• Supply voltage up to 40 V
• Digital PWM input up to 10 kHz frequency for NCR421Z
• AEC-Q101 qualified

1.3. Applications
• Constant current LED driver
• Generic constant current source
• Automotive applications (for example: interior lighting, dash board, instrumentation,
number plate light)
• Increase stabilized output current by paralleling drivers




Số phần tương tự - NCR420Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
NCR420Z NEXPERIA-NCR420Z Datasheet
424Kb / 18P
150 mA LED driver in SOT223
Rev. 1 - 4 February 2019
More results


Mô tả tương tự - NCR420Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
NCR402T NEXPERIA-NCR402T Datasheet
674Kb / 12P
20 mA LED driver in SOT23
NCR402U NEXPERIA-NCR402U Datasheet
1Mb / 15P
20 mA LED driver in SOT457
NCR405U NEXPERIA-NCR405U Datasheet
839Kb / 16P
50 mA LED driver in SOT457
NCR401T NEXPERIA-NCR401T Datasheet
673Kb / 12P
10 mA LED driver in SOT23
NCR401U NEXPERIA-NCR401U Datasheet
841Kb / 16P
10 mA LED driver in SOT457
NCR320U NEXPERIA-NCR320U Datasheet
421Kb / 17P
250 mA LED driver in SOT457
Rev. 1 - 11 December 2018
NCR320Z NEXPERIA-NCR320Z Datasheet
457Kb / 18P
250 mA LED driver in SOT223
Rev. 1 - 4 February 2019
NCR420PAS NEXPERIA-NCR420PAS Datasheet
432Kb / 18P
150 mA LED driver in DFN2020D-6
Rev. 1 - 13 May 2020
NCR420U NEXPERIA-NCR420U Datasheet
387Kb / 17P
150 mA LED driver in SOT457
Rev. 1 - 10 December 2018
NCR420Z NEXPERIA-NCR420Z Datasheet
424Kb / 18P
150 mA LED driver in SOT223
Rev. 1 - 4 February 2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com