công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBAM2AF2002C0S bảng dữ liệu (PDF) - APEM

PBAM2AF2002C0S Datasheet PDF - APEM
tên linh kiện PBAM2AF2002C0S
tải về  PBAM2AF2002C0S tải về
kích thước tập tin   788.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM
Giải thích chi tiết về linh kiện Piezo switches Ø 30 mm

PBAM2AF2002C0S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PBAM2AF2002C0S Datasheet PDF - APEM

tên linh kiện PBAM2AF2002C0S
tải về  PBAM2AF2002C0S Click to download

kích thước tập tin   788.82 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM
Giải thích chi tiết về linh kiện Piezo switches Ø 30 mm

PBAM2AF2002C0S bảng dữ liệu (HTML) - APEM


PBAM2AF2002C0S Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL SPECIFICATIONS
• Operating force : 6 to 12 N
• Torque : 1.5 Nm min. - 10 Nm max




Số phần tương tự - PBAM2AF2002C0S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerbox
PBAMR1 POWERBOX-PBAMR1 Datasheet
384Kb / 2P
1 0 WAT T S - A C / D C D I N R A I L S U P P LY
PBAMR2 POWERBOX-PBAMR2 Datasheet
177Kb / 1P
24 WATTS - AC/DC DIN RAIL MOUNTABLE - INDUSTRIAL CONTROL
PBAMR3 POWERBOX-PBAMR3 Datasheet
187Kb / 1P
36 WATTS - AC/DC DIN RAIL MOUNTABLE - INDUSTRIAL CONTROL
PBAMR4 POWERBOX-PBAMR4 Datasheet
179Kb / 1P
60 WATTS - AC/DC DIN RAIL MOUNTABLE - INDUSTRIAL CONTROL
PBAMR5 POWERBOX-PBAMR5 Datasheet
178Kb / 1P
100 WATTS - AC/DC DIN RAIL MOUNTABLE - INDUSTRIAL CONTROL
More results


Mô tả tương tự - PBAM2AF2002C0S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
KPD1S2W4P ITT-KPD1S2W4P Datasheet
265Kb / 3P
Piezo Pulse Momentary Pushbutton Switches
logo
Vishay Siliconix
VLHW4100 VISHAY-VLHW4100 Datasheet
110Kb / 5P
Ultrabright White LED, Ø 3 mm
13-Jul-10
BFC280811229 VISHAY-BFC280811229 Datasheet
111Kb / 5P
Ø 7.5 mm Film Dielectric Trimmers
20-Jun-13
logo
List of Unclassifed Man...
A01ES-D ETC2-A01ES-D Datasheet
1Mb / 5P
Emergency stop switches • panel cut-out Ø 16 mm
2018
HSPL8568 ETC-HSPL8568 Datasheet
576Kb / 1P
Ø 4 mm-Sicherheits-Programm CAT IV , Ø 4 mm Safety Programme CAT IV
logo
WECO ELECTRICAL CONNECT...
931-SLR-THR WECO-931-SLR-THR Datasheet
88Kb / 1P
Pin strip for THR Soldering area ø 1 mm; plug-in area ø 1,3 mm
11.17
931-SLS WECO-931-SLS Datasheet
69Kb / 1P
Pin strip Soldering area ø 1 mm; plug-in area ø 1,3 mm
04.18
971-SLR-THR WECO-971-SLR-THR Datasheet
86Kb / 1P
Pin strip for THR Soldering area ø 1 mm; plug-in area ø 1,3 mm
11.17
971-SLR WECO-971-SLR Datasheet
70Kb / 1P
Pin strip Soldering area ø 1 mm; plug-in area ø 1,3 mm
07.19
971-SLS WECO-971-SLS Datasheet
52Kb / 1P
Pin strip Soldering area ø 1 mm; plug-in area ø 1,3 mm, with support
07.19
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com