công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IAUCN04S6N007T bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

IAUCN04S6N007T Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện IAUCN04S6N007T
tải về  IAUCN04S6N007T tải về
kích thước tập tin   1303.06 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OptiMOS™ 6 Power-Transistor

IAUCN04S6N007T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IAUCN04S6N007T Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IAUCN04S6N007T
tải về  IAUCN04S6N007T Click to download

kích thước tập tin   1303.06 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OptiMOS™ 6 Power-Transistor

IAUCN04S6N007T bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


IAUCN04S6N007T Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• OptiMOS™ power MOSFET for automotive applications
• N-channel – Enhancement mode – Normal Level
• Extended qualification beyond AEC-Q101
• Enhanced electrical testing
• Robust design
• MSL1 up to 260°C peak reflow
• 175°C operating temperature
• RoHS compliant
• 100% Avalanche tested
• Top Side Cooling

Potential applications
General automotive applications.

Product validation
Qualified for automotive applications. Product validation according to AEC-Q101




Số phần tương tự - IAUCN04S6N007T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IAUCN04S6N007T INFINEON-IAUCN04S6N007T Datasheet
1Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOS™ 6 Power-Transistor
Rev 1.1 2023-08-10
More results


Mô tả tương tự - IAUCN04S6N007T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IAUA250N04S6N007E INFINEON-IAUA250N04S6N007E Datasheet
780Kb / 12P
OptiMOS™ 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2022-01-24
IAUA250N04S6N005 INFINEON-IAUA250N04S6N005 Datasheet
786Kb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOS™ 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2022-01-24
ISC012N04NM6 INFINEON-ISC012N04NM6 Datasheet
1Mb / 12P
OptiMOS™ 6 Power-Transistor, 40 V
Rev. 2.0, 2021-11-09
IAUC100N04S6L014 INFINEON-IAUC100N04S6L014 Datasheet
668Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUC100N04S6N022 INFINEON-IAUC100N04S6N022 Datasheet
670Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUC120N04S6L012 INFINEON-IAUC120N04S6L012 Datasheet
672Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUC120N04S6N013 INFINEON-IAUC120N04S6N013 Datasheet
672Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUC60N04S6N044 INFINEON-IAUC60N04S6N044 Datasheet
670Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUC80N04S6L032 INFINEON-IAUC80N04S6L032 Datasheet
670Kb / 9P
OptiMOS™- 6 Power-Transistor
Rev. 1.0 2019-04-01
IAUCN04S6N013T INFINEON-IAUCN04S6N013T Datasheet
1Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOS™ 6 Power-Transistor
Rev. 1.1 2023-08-21
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com